データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5338ARMZ-1 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD5338ARMZ-1
部品情報  2.5 V to 5.5 V, 250 UA, 2-Wire Interface Dual-Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5338ARMZ-1 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5338ARMZ-1 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD5337/AD5338/AD5339
Rev. A | Page 10 of 24
ACTUAL
IDEAL
GAIN ERROR
PLUS
OFFSET ERROR
OUTPUT
VOLTAGE
NEGATIVE
OFFSET
ERROR
DAC CODE
AMPLIFIER
FOOTROOM
(1mV)
DEADBAND CODES
NEGATIVE
OFFSET
ERROR
Figure 4. Transfer Function with Negative Offset
OUTPUT
VOLTAGE
POSITIVE
OFFSET
DAC CODE
GAIN ERROR
PLUS
OFFSET ERROR
ACTUAL
IDEAL
Figure 5. Transfer Function with Positive Offset


同様の部品番号 - AD5338ARMZ-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5338ARMZ-1 AD-AD5338ARMZ-1 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250 muA, 2-Wire Interface
REV. C
AD5338ARMZ-1REEL7 AD-AD5338ARMZ-1REEL7 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250 muA, 2-Wire Interface
REV. C
More results

同様の説明 - AD5338ARMZ-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5301 AD-AD5301 Datasheet
178Kb / 15P
   2.5 V to 5.5 V, 120 uA, 2-Wire Interface, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5305 AD-AD5305 Datasheet
427Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. F
AD5339 AD-AD5339_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5337 AD-AD5337_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5338 AD-AD5338_15 Datasheet
593Kb / 28P
   2.5 V to 5.5 V, 250A, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
REV. C
AD5330 AD-AD5330 Datasheet
359Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 115 uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5334 AD-AD5334 Datasheet
324Kb / 20P
   2.5 V to 5.5 V, 500 uA, Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. 0
AD5301 AD-AD5301_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5311 AD-AD5311_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
AD5321 AD-AD5321_15 Datasheet
429Kb / 24P
   2.5 V to 5.5 V, 120 A, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com