データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBA6SG データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBA6SG
部品情報  Coupling into light guides
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBA6SG データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBA6SG_15 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBA6SG_15 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2015-04-30
8
Version 1.3
LB A6SG
Forward Current 6) page 20 , 7) page 20
Durchlassstrom 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 6) page 20 , 7) page 20
Relative Lichtstärke 6) Seite 20 , 7) Seite 20
IV/IV(20 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Dominant Wavelength 6) page 20
Dominante Wellenlänge 6) Seite 20
Δλdom = f(IF); TS = 25 °C
LB A6SG
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
VF [V]
5
10
20
30
40
50
IF [mA]
: blue
LB A6SG
IF [mA]
0,4
0,5
1
2
IV
IV(20mA)
: blue
LB A6SG
IF [mA]
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
∆λ
dom [nm]
: blue


同様の部品番号 - LBA6SG_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LBA6SG-S1T2-35 OSRAM-LBA6SG-S1T2-35 Datasheet
555Kb / 16P
   Hyper SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results

同様の説明 - LBA6SG_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
   coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
   Coupling into light guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
   Coupling into Light Guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
   Coupling into Light Guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
   Coupling into light guides
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
   Coupling into Light Guides
LOA67K OSRAM-LOA67K Datasheet
471Kb / 19P
   Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com