データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBE6SG データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBE6SG
部品情報  Backlighting
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBE6SG データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBE6SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
2016-10-27
10
Version 1.3
LB E6SG
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TS = 85 °C
OHL01362
0
0
I
mA
F
˚C
T
20
40
60
80
100
120
temp. ambient
temp. solder point
T
T
S
A
A
T
TS
10
20
30
40
50
60
0
0.05
0.10
0.15
-5
0.20
0.25
F
I
0.35
A
t
P
=
D
T
tp
s
0.2
0.5
0.05
1
0.1
OHL01503
0.02
0.005
0.01
=
D
T
t
P
IF
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
0
0.05
0.10
0.15
-5
0.20
0.25
F
I
0.35
A
t
P
=
D
T
tp
s
0.2
0.5
0.05
1
0.1
OHL01549
0.02
0.005
0.01
=
D
T
t
P
IF
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10


同様の部品番号 - LBE6SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LBE63C OSRAM-LBE63C Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LBE63C-S2U1-35 OSRAM-LBE63C-S2U1-35 Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LBE63C-T2AA-35-24 OSRAM-LBE63C-T2AA-35-24 Datasheet
1Mb / 22P
   Backlighting
LBE63C-T2V1-35 OSRAM-LBE63C-T2V1-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
LBE63C-T2V2-35 OSRAM-LBE63C-T2V2-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
More results

同様の説明 - LBE6SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LTW5SM OSRAM-LTW5SM Datasheet
633Kb / 21P
   Backlighting
LWQ38G OSRAM-LWQ38G Datasheet
562Kb / 22P
   Backlighting
LOE67F OSRAM-LOE67F Datasheet
445Kb / 20P
   Backlighting
LOM670 OSRAM-LOM670 Datasheet
479Kb / 19P
   Backlighting
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_14 Datasheet
551Kb / 22P
   Backlighting
LAT67D OSRAM-LAT67D Datasheet
757Kb / 20P
   Backlighting
LBQH9G OSRAM-LBQH9G Datasheet
741Kb / 21P
   Backlighting
LTPWSG OSRAM-LTPWSG Datasheet
759Kb / 22P
   Backlighting
KWDNLS31.RA OSRAM-KWDNLS31.RA Datasheet
738Kb / 24P
   Backlighting
LBE63C OSRAM-LBE63C_16 Datasheet
1Mb / 22P
   Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com