データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBE6SG データシート(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBE6SG
部品情報  Backlighting
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBE6SG データシート(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBE6SG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LBE6SG Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
2016-10-27
18
Version 1.3
LB E6SG
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group (exposure
time 10000 s). Under real circumstances (for
exposure time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is
discoloring when being exposed to environments
containing high concentrations of aggressive
substances. Corroded silver may lead to a worsening
of the optical performance of the LED and can in the
worst case lead to a failure of the LED. Do not expose
this LED to aggressive atmospheres. Note, that
corrosive gases may as well be emitted from
materials close to the LED in the final product.
Einzelkomponenten dieser LED sind
silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch
korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber
kann zu einer Verschlechterung der optischen
Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall
der LED führen. Diese LED darf aggressiven
Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu
beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien
emittiert werden können, die sich im Endprodukt in
unmittelbarer Umgebung der LED befinden.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
www.osram-os.com/appnotes


同様の部品番号 - LBE6SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LBE63C OSRAM-LBE63C Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LBE63C-S2U1-35 OSRAM-LBE63C-S2U1-35 Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LBE63C-T2AA-35-24 OSRAM-LBE63C-T2AA-35-24 Datasheet
1Mb / 22P
   Backlighting
LBE63C-T2V1-35 OSRAM-LBE63C-T2V1-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
LBE63C-T2V2-35 OSRAM-LBE63C-T2V2-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
More results

同様の説明 - LBE6SG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LTW5SM OSRAM-LTW5SM Datasheet
633Kb / 21P
   Backlighting
LWQ38G OSRAM-LWQ38G Datasheet
562Kb / 22P
   Backlighting
LOE67F OSRAM-LOE67F Datasheet
445Kb / 20P
   Backlighting
LOM670 OSRAM-LOM670 Datasheet
479Kb / 19P
   Backlighting
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_14 Datasheet
551Kb / 22P
   Backlighting
LAT67D OSRAM-LAT67D Datasheet
757Kb / 20P
   Backlighting
LBQH9G OSRAM-LBQH9G Datasheet
741Kb / 21P
   Backlighting
LTPWSG OSRAM-LTPWSG Datasheet
759Kb / 22P
   Backlighting
KWDNLS31.RA OSRAM-KWDNLS31.RA Datasheet
738Kb / 24P
   Backlighting
LBE63C OSRAM-LBE63C_16 Datasheet
1Mb / 22P
   Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com