データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBE63C データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LBE63C
部品情報  Backlighting
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBE63C データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBE63C_16 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBE63C_16 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
2016-06-02
10
Version 2.3
LB E63C
Relative Forward Voltage 7) page 21
Relative Vorwärtsspannung 7) Seite 21
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 30 mA
Relative Luminous Intensity 7) page 21
Relative Lichtstärke 7) Seite 21
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 30 mA
-40 -20
0
20
40
60
80 100 120
Tj [°C]
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
OHL32637
-60
0
T
˚C
-40 -20
0
20 40 60
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
true green
blue
verde
j
V (25 ˚C)
E
V
E


同様の部品番号 - LBE63C_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LBE63C-S2U1-35 OSRAM-LBE63C-S2U1-35 Datasheet
69Kb / 16P
   Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LBE63C-T2V1-35 OSRAM-LBE63C-T2V1-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
LBE63C-T2V2-35 OSRAM-LBE63C-T2V2-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
LBE63C-T2V2-35-Z OSRAM-LBE63C-T2V2-35-Z Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
LBE63C-U2V2-35 OSRAM-LBE63C-U2V2-35 Datasheet
578Kb / 18P
   Power TOPLED짰 with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON짰)
More results

同様の説明 - LBE63C_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LTW5SM OSRAM-LTW5SM Datasheet
633Kb / 21P
   Backlighting
LBE6SG OSRAM-LBE6SG Datasheet
604Kb / 21P
   Backlighting
LWQ38G OSRAM-LWQ38G Datasheet
562Kb / 22P
   Backlighting
LOE67F OSRAM-LOE67F Datasheet
445Kb / 20P
   Backlighting
LOM670 OSRAM-LOM670 Datasheet
479Kb / 19P
   Backlighting
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_14 Datasheet
551Kb / 22P
   Backlighting
LAT67D OSRAM-LAT67D Datasheet
757Kb / 20P
   Backlighting
LBQH9G OSRAM-LBQH9G Datasheet
741Kb / 21P
   Backlighting
LTPWSG OSRAM-LTPWSG Datasheet
759Kb / 22P
   Backlighting
KWDNLS31.RA OSRAM-KWDNLS31.RA Datasheet
738Kb / 24P
   Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com