データシートサーチシステム |
|
LVT6SG データシート(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
LVT6SG データシート(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
4 / 24 page 2017-04-03 4 Version 1.4 LV T6SG Characteristics (TS = 25 °C; IF = 20 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Wavelength at peak emission Wellenlänge d. emittierten Lichtes (typ.) λ peak 503 nm Dominant Wavelength 3) page 22 Dominantwellenlänge 3) Seite 22 (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 495 505 514 nm nm nm Spectral bandwidth at 50% Irel max Spektrale Bandbreite b. 50% I rel max (typ.) ∆λ 30 nm Viewing angle at 50 % I V Abstrahlwinkel bei 50 % I V (typ.) 2ϕ 120 ° Forward voltage 4) page 22 Durchlassspannung 4) Seite 22 (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.80 3.20 3.70 V V V Reverse current Sperrstrom (V R = 5 V) (typ.) (max.) IR I R 0.01 10 µA µA Real thermal resistance junction / ambient 5) page 22 , 6) page 22 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung 5) Seite 22 , 6) Seite 22 (max.) R th JA real 340 K/W Real thermal resistance junction / solder point 6) page 22 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 6) Seite 22 (max.) Rth JS real 180 K/W |
同様の部品番号 - LVT6SG |
|
同様の説明 - LVT6SG |