データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TMP120N10A データシート(PDF) 5 Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

部品番号 TMP120N10A
部品情報  100V N-Channel Trench MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WUMC [Wuxi Unigroup Microelectronics Company]
ホームページ  http://www.tsinghuaicwx.com/en/index.asp
Logo WUMC - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

TMP120N10A データシート(HTML) 5 Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

  TMP120N10A Datasheet HTML 1Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMP120N10A Datasheet HTML 2Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMP120N10A Datasheet HTML 3Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMP120N10A Datasheet HTML 4Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMP120N10A Datasheet HTML 5Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMP120N10A Datasheet HTML 6Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMP120N10A Datasheet HTML 7Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TMP120N10A
V3.0
www.tsinghuaicwx.com
Wuxi Unigroup Microelectronics Company
5
Figure A:Gate Charge Test Circuit and Waveform
Figure B:Resistive Switching Test Circuit and Waveform
Figure C:Unclamped Inductive Switching Test Circuit and Waveform


同様の部品番号 - TMP120N10A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tumbler Technologies + ...
TMP120 TRUMPOWER-TMP120 Datasheet
178Kb / 2P
   120 WATT MEDICAL POWER ADAPTERS
TMP120-12 TRUMPOWER-TMP120-12 Datasheet
178Kb / 2P
   120 WATT MEDICAL POWER ADAPTERS
TMP120-15 TRUMPOWER-TMP120-15 Datasheet
178Kb / 2P
   120 WATT MEDICAL POWER ADAPTERS
TMP120-18 TRUMPOWER-TMP120-18 Datasheet
178Kb / 2P
   120 WATT MEDICAL POWER ADAPTERS
TMP120-19 TRUMPOWER-TMP120-19 Datasheet
178Kb / 2P
   120 WATT MEDICAL POWER ADAPTERS
More results

同様の説明 - TMP120N10A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HRP82N10K SEMIHOW-HRP82N10K Datasheet
878Kb / 8P
   100V N-Channel Trench MOSFET
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TMP140N10A WUMC-TMP140N10A Datasheet
912Kb / 7P
   100V N-Channel Trench MOSFET
TMP160N10A WUMC-TMP160N10A Datasheet
912Kb / 7P
   100V N-Channel Trench MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HRP120N10K SEMIHOW-HRP120N10K Datasheet
1Mb / 8P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRS72N10K SEMIHOW-HRS72N10K Datasheet
1Mb / 7P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRW82N10K SEMIHOW-HRW82N10K Datasheet
884Kb / 6P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRLP120N10H SEMIHOW-HRLP120N10H Datasheet
491Kb / 7P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRP49N10H SEMIHOW-HRP49N10H Datasheet
454Kb / 7P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRP180N10K SEMIHOW-HRP180N10K Datasheet
921Kb / 8P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRP370N10K SEMIHOW-HRP370N10K Datasheet
954Kb / 8P
   100V N-Channel Trench MOSFET
HRS82N10K SEMIHOW-HRS82N10K Datasheet
923Kb / 7P
   100V N-Channel Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com