データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATWINC1500B-MU データシート(PDF) 8 Page - ATMEL Corporation

部品番号 ATWINC1500B-MU
部品情報  IEEE 802.11 b/g/n Network Controller SoC
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATWINC1500B-MU データシート(HTML) 8 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation ATWINC1500B-MU Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 35 page
background image
Atmel ATWINC1500B-MU [DATASHEET]
Atmel-42487B-ATWINC1500B-MU_Datasheet_03/2016
8
8
3.2
Package Description
The ATWINC1500B QFN package information is provided in Table 3-2.
Table 3-2.
QFN Package Information
Parameter
Value
Units
Tolerance
Package Size
5x5
mm
±0.1mm
QFN Pad Count
40
Total Thickness
0.85
mm
±0.05mm
QFN Pad Pitch
0.40
Pad Width
0.20
Exposed Pad size
3.7x3.7
mm
The ATWINC1500B 40L QFN package view is shown in Figure 3-2.
Figure 3-2.
QFN Package
The QFN package is a qualified Green Package.


同様の部品番号 - ATWINC1500B-MU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATWINC1500 ATMEL-ATWINC1500_14 Datasheet
463Kb / 26P
   Single Chip IEEE 802.11 b/g/n Network Controller SOC
More results

同様の説明 - ATWINC1500B-MU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATWINC1500 ATMEL-ATWINC1500_14 Datasheet
463Kb / 26P
   Single Chip IEEE 802.11 b/g/n Network Controller SOC
ATWILC1000B-MUT ATMEL-ATWILC1000B-MUT Datasheet
2Mb / 38P
   IEEE 802.11 b/g/n Link Controller SoC
WILC1000 ATMEL-WILC1000_14 Datasheet
438Kb / 28P
   Single Chip IEEE 802.11 b/g/n Link Controller SOC
logo
Microchip Technology
ATWINC3400A-MU MICROCHIP-ATWINC3400A-MU Datasheet
1Mb / 45P
   ATWINC3400A-MU IEEE® 802.11 b/g/n Network Controller with Integrated Bluetooth® SoC
2020
ATWILC1000-MR110XB MICROCHIP-ATWILC1000-MR110XB Datasheet
2Mb / 60P
   IEEE 802.11 b/g/n Link Controller Module
2017
logo
ATMEL Corporation
ATWINC3400 ATMEL-ATWINC3400 Datasheet
1Mb / 35P
   Single Chip IEEE 802.11 b/g/n Network Controller withIntegrated Bluetooth 4.0
logo
Murata Manufacturing Co...
SN820X MURATA-SN820X Datasheet
155Kb / 2P
   Wi-Fi 802.11 b/g/n Network Controller Module
logo
Cypress Semiconductor
BCM43903KUBGT CYPRESS-BCM43903KUBGT Datasheet
1Mb / 87P
   WICED??IEEE 802.11 b/g/n SoC with an Embedded Applications Processor
logo
ATMEL Corporation
WINC1000-MR110PA ATMEL-WINC1000-MR110PA_14 Datasheet
1Mb / 25P
   IEEE 802.11 b/g/n IoT Module
WINC1500-MR210PA ATMEL-WINC1500-MR210PA_14 Datasheet
1Mb / 24P
   IEEE 802.11 b/g/n IoT Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com