データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATZB-S1-256-3-0-C データシート(PDF) 11 Page - ATMEL Corporation

部品番号 ATZB-S1-256-3-0-C
部品情報  ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATZB-S1-256-3-0-C データシート(HTML) 11 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
ATZB-S1-256-3-0-C ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module [DATASHEET]
42191B
−WIRELESS−03/2014
11
3.3
Pin Configuration
Table 3-8.
ATZB-S1-256-3-0-C Pinout description
Pinout
Pin descriptions
Function
1
AVSS
Analog Ground
2
AVSS
Analog Ground
3
DEVDD
Digital Power input pin
4
DEVDD
Digital Power input pin
5
RSTN
RESET
6
PB0/SSN/PCINT0
SPI
7
PB2/MOSI/PDI/PCINT2
SPI/ ISP Prog
8
PB3/MISO/PDO/PCINT3
SPI/ ISP Prog
9
PB1/SCK/PCINT1
SPI/ ISP Prog
10
PE2/AINO
GPIO/AINO
11
PE3/AIN1/OC3A
GPIO/AIN1/PWM out
12
DVSS
Digital Ground
13
PD2/RXD1/INT2
UART
14
PD3/TXD1/INT3
UART
15
PD5/XCK1
USART
16
PD4/ICP1
TIMER counter input trigger
17
PD6/T1
TC
18
PG2/AMR
GPIO/TC
19
PB4/OC2A/PCINT4
PWM/PCINT4
20
PB6/OC1B/PCINT6
PWM/PCINT6
21
PB7/OC0A/OC1C/PCINT7
PWM/PCINT/GPIO
22
PE0:RXD0:PCINT8
GPIO/PCINT8/RXD0
23
PE1:TXD0
GPIO/TXD0
24
AREF
Adc ref
25
PF0/ADC0
ADC/ GPIO
26
PF1/ADC1
ADC/ GPIO
27
PF2/ADC2/DIG2
ADC/ GPIO
28
PF3/ADC3/DIG4
ADC/ GPIO
29
DVSS
Digital Ground
30
PF4/ADC4/TCK
JTAG
31
PF5/ADC5/TMS
JTAG
32
PF6/ADC6/TDO
JTAG
33
PF7/ADC7/TDI
JTAG
34
PG5/OC0B
pwm output timer
35
PE4/OC3B/INT4
Wakeup INT
36
PD0/SCL/INT0
TWI/INT/GPIO
37
PD1/SDA/INT1
TWI/INT/GPIO


同様の部品番号 - ATZB-S1-256-3-0-C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATZB-S1-256-3-0-C ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 27P
   ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
More results

同様の説明 - ATZB-S1-256-3-0-C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATZB-S1-256-3-0-U ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-U_14 Datasheet
971Kb / 25P
   ZigBit 2.4GHz Single Chip Wireless Module
ATZB-S1-256-3-0-C ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 27P
   ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
ATZB-X0-256-3-0-C ATMEL-ATZB-X0-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 28P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-A2 ATMEL-ATZB-24-A2 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-A2 ATMEL-ATZB-24-A2_14 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-A24-UFLB ATMEL-ATZB-A24-UFLB_14 Datasheet
3Mb / 22P
   ZIGBIT 2.4GHZ AMPLIFIED WIRELESS
ATZB-RF-233-1-C ATMEL-ATZB-RF-233-1-C_14 Datasheet
1,008Kb / 22P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-RF-233-1-C ATMEL-ATZB-RF-233-1-C Datasheet
534Kb / 20P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-B0 ATMEL-ATZB-24-B0_14 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-X0-256-4-0-CN ATMEL-ATZB-X0-256-4-0-CN_14 Datasheet
1Mb / 26P
   ZIGBIT 900MHZ WIRELESS MODULES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com