データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATZB-S1-256-3-0-C データシート(PDF) 19 Page - ATMEL Corporation

部品番号 ATZB-S1-256-3-0-C
部品情報  ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATZB-S1-256-3-0-C データシート(HTML) 19 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 17Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 18Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 27 page
background image
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
D
D
C
C
B
B
A
A
*
mega256RFR2_RFR2.SchDoc
3
4
7/25/2013
2:34:35 PM
*
ATMEL Norway
Vestre Rosten 79
N-7075 TILLER
NORWAY
PAGE:
of
TITLE:
Document number:
Revision: A
Date:
Sanjay Yadav
MSK
*
PF2:ADC2:DIG2
1
PF3:ADC3:DIG4
2
PF4:ADC4:TCK
3
PF5:ADC5:TMS
4
PF6:ADC6:TDO
5
PF7:ADC7:TDI
6
PF1:ADC1
64
PF0:ADC0
63
PB0:SSN:PCINT0
36
PB1:SCK:PCINT1
37
PB2:MOSI:PDI:PCINT2
38
PB3:MISO:PDO:PCINT3
39
PB4:OC2A:PCINT4
40
PB5:OC1A:PCINT5
41
PB6:OC1B:PCINT6
42
PB7:OC0A:OC1C:PCINT7
43
PD0:SCL:INT0
25
PD1:SDA:INT1
26
PD2:RXD1:INT2
27
PD3:TXD1:INT3
28
PD4:ICP1
29
PD5:XCK1
30
PD6:T1
31
PD7:T0
32
PE0:RXD0:PCINT8
46
PE1:TXD0
47
PE2:XCK0:AIN0
48
PE3:OC3A:AIN1
49
PE4:OC3B:INT4
50
PE5:OC3C:INT5
51
PE6:T3:INT6
52
PE7:ICP3:INT7:CLKO
53
PG0:DIG3
14
PG1:DIG1
15
PG2 / AMR
16
PG3:TOSC2
17
PG4:TOSC1
18
PG5:OC0B
19
DEVDD
23
DEVDD
34
DEVDD
44
DEVDD
54
DVSS
24
DVSS
35
DVSS
45
DVSS
55
AVSS:ASVSS
58
AVSS
61
EVDD
59
AVDD
60
DVDD
21
DVDD
22
DVSS:DSVSS
20
XTAL2
56
XTAL1
57
AREF
62
CLKI
33
Paddle
65
TST
11
RSTN
12
RSTON
13
ATMEGA256RFR2ZU
U1
RF_VCC_3V3
RF_VCC_3V3
RF_VCC_3V3
GND_RF
GND_RF
GND_RF
GND_RF
PE3_AIN1_OC3A
PD0_SCL_INT0
PD1_SDA_INT1
PE7_ICP3_INT7_CLKO
PE2_AINO
PD3_TXD1_INT3
PD5_XCK1
PD4_ICP1
PG2_AMR
PB4_OC2A_PCINT4
PB6_OC1B_PCINT6
PD6_T1
PD2_RXD1_INT2
PE0_PCINT8
PF0_ADC0
PF1_ADC1
PF2_ADC2_DIG2
PF3_ADC3_DIG4
PE1_TXD0
AREF
PB7_OC0A_OC1C_PCINT7
CLKI
PB0_SSN_PCINT0
PF5_ADC5_TMS
PF6_ADC6_TDO
PF7_ADC7_TDI
PB1_SCK_PCINT1
PF4_ADC4_TCK
10 k
R3
10 k
R2
100K
R1
100n
C1
1uF
C2
1uF
C3
PB3_MISO_PDO_PCINT3
PB2_MOSI_PDI_PCINT2
GND_RF
GND_RF
GND_RF
10 pF
C11
10 pF
C14
FC-135 32.768 kHz
Q2
GND_RF
GND_RF
GND_RF
10 pF
C4
10 pF
C13
100n
C6
100n
C7
100n
C8
100n
C9
+
4.7uF/10V
C12
GND_RF
RF_VCC_3V3
RF_VCC_3V3
GND_RF
100n
C10
GND_RF
EMI Shield
Z2
EMI_SHIELD
RF_VCC_3V3
BLM15BB221SN1
L1
VCC_3V3
TOSC2
TOSC1
GND_RF
GND_RF
GND_RF
XTAL1
XTAL2
RF_VCC_3V3
GND_RF
SCK
MISO
MOSI
SS
SPI
SPI
SCL
SDA
TWI
TWI
XLK1
UART_RX1
UART_TX1
UART
UART1
ADC0
ADC1
ADC2
ADC3
AREF
ADC
ADC
CLKO
CLKI
CLK IO
CLK IO
UART_RXD0
UART_TXD0
UART0
UART0
PWM/INT4
PWM/INT6
PWM/INT7
PCINT/ PWM output
PCINT/ PWM
T0/IRQ
T1
AMR/input TC2
PWM Out TC0
Trigger Input TC1
Timer/Counter
Timer/Counter
GND_RF
CLKI
CLKI
PG5_OC0B
nRST
nRST
PD7_T0
Wake up INT
IRQ
AIN0
AIN1
Analog Comparator I/P
ANALOG COMPARATOR
TCK
TDI
TDO
TMS
nRST
JTAG
JTAG
PE4_OC3B_INT4
2
4
16.0MHz
Q1
WK_INT
RF_N
RF_P
RF_P
RF_N
Place xtal circuit closer
to MCU. Isolate from
digital signals.
Place de-coupling closer
to MCU
Place 4.7uF closer to
Vcc input for module
C1 Capacitor placed
closed to IC Pin 62.


同様の部品番号 - ATZB-S1-256-3-0-C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATZB-S1-256-3-0-C ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 27P
   ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
More results

同様の説明 - ATZB-S1-256-3-0-C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATZB-S1-256-3-0-U ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-U_14 Datasheet
971Kb / 25P
   ZigBit 2.4GHz Single Chip Wireless Module
ATZB-S1-256-3-0-C ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 27P
   ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
ATZB-X0-256-3-0-C ATMEL-ATZB-X0-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 28P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-A2 ATMEL-ATZB-24-A2 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-A2 ATMEL-ATZB-24-A2_14 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-A24-UFLB ATMEL-ATZB-A24-UFLB_14 Datasheet
3Mb / 22P
   ZIGBIT 2.4GHZ AMPLIFIED WIRELESS
ATZB-RF-233-1-C ATMEL-ATZB-RF-233-1-C_14 Datasheet
1,008Kb / 22P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-RF-233-1-C ATMEL-ATZB-RF-233-1-C Datasheet
534Kb / 20P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-B0 ATMEL-ATZB-24-B0_14 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-X0-256-4-0-CN ATMEL-ATZB-X0-256-4-0-CN_14 Datasheet
1Mb / 26P
   ZIGBIT 900MHZ WIRELESS MODULES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com