データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

U2794B データシート(PDF) 2 Page - ATMEL Corporation

部品番号 U2794B
部品情報  Very Low Power Consumption 125 mW
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

U2794B データシート(HTML) 2 Page - ATMEL Corporation

  U2794B_97 Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation U2794B_97 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2
U2794B
4653C–CELL–06/03
Figure 1. Block Diagram
Pin Configuration
Figure 2. Pinning SSO20
90°Control
loop
90°
Frequency
doubler
Duty cycle
regenerator
Power
down
14
5,6
V
S
PU
4
3
17
1
2
19
20
10
9
16,18
11
GC
GND
7
8
RF
in
IIX
II
OUTPUT
IX
I
LO
12
13
PC
PCX
OUTPUT
Q
QX
QQ
QQX
15
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
19
18
17
16
14
15
13
12
11
20
IX
I
II
V
S
V
S
QQ
QQX
IIX
QX
Q
GND
LO
in
GND
PU
PC
PCX
GC
RF
in
RFX
in
LOX
in


同様の部品番号 - U2794B_97

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEMIC Semiconductors
U2794B-AFS TEMIC-U2794B-AFS Datasheet
258Kb / 11P
   1000 MHz Quadrature Demodulator
U2794B-AFSG3 TEMIC-U2794B-AFSG3 Datasheet
258Kb / 11P
   1000 MHz Quadrature Demodulator
logo
ATMEL Corporation
U2794B-MFS ATMEL-U2794B-MFS Datasheet
290Kb / 15P
   1000 MHZ QUADRATURE DEMODULATOR
U2794B-MFSG3 ATMEL-U2794B-MFSG3 Datasheet
290Kb / 15P
   1000 MHZ QUADRATURE DEMODULATOR
U2794B-NFSG3H ATMEL-U2794B-NFSG3H Datasheet
923Kb / 15P
   1000-MHz Quadrature Demodulator
More results

同様の説明 - U2794B_97

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
AT60142FT ATMEL-AT60142FT_14 Datasheet
357Kb / 14P
   Very Low Power Consumption
logo
Zilog, Inc.
ZLP32300 ZILOG-ZLP32300 Datasheet
1Mb / 99P
   Low power consumption??1 mW
logo
ATMEL Corporation
AT60142F ATMEL-AT60142F_14 Datasheet
68Kb / 3P
   Very Low Power Consumption
AT60142F ATMEL-AT60142F_14 Datasheet
355Kb / 3P
   Very Low Power Consumption
M65608E ATMEL-M65608E_14 Datasheet
884Kb / 16P
   Very Low Power Consumption
logo
Infineon Technologies A...
TLE42794 INFINEON-TLE42794_14 Datasheet
1Mb / 32P
   Very low Current Consumption
TLE42754 INFINEON-TLE42754_14 Datasheet
1Mb / 29P
   Very low Current Consumption
TLE42744 INFINEON-TLE42744_14 Datasheet
1Mb / 21P
   Very Low Current Consumption
logo
ILSI America LLC
ISM36 ILSI-ISM36 Datasheet
125Kb / 2P
   Very Low Current Consumption
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL47XX HP-HCPL47XX Datasheet
298Kb / 16P
   Very Low Power Consumption High Gain Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com