データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTC-4689W データシート(PDF) 8 Page - Lite-On Technology Corporation

部品番号 LTC-4689W
部品情報  LED Display
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
ホームページ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTC-4689W データシート(HTML) 8 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTC-4689W Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTC-4689W Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
Property of Lite-On Only
PART NO.: LTC-4689W
PAGE:
6
of
6
BNS-OD-C131/A4
Bin Code List
C.I.E. 1931 Chromaticity Diagram
0.2
0.225
0.25
0.275
0.3
0.325
0.35
0.375
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
x
S1-2
S2-2
S3-1
S3-2
S4-1
S4-2
S5-1
S6-1
Hue Spec. Table
Hue Bin
Color bin limits at IF = 5mA
CIE 1931Chromaticity coordinates
S1-2
x
0.284
0.284
0.294
0.294
y
0.240
0.272
0.286
0.254
S2-2
x
0.284
0.284
0.294
0.294
y
0.272
0.305
0.319
0.286
S3-1
x
0.294
0.294
0.304
0.304
y
0.254
0.286
0.300
0.268
S3-2
x
0.304
0.304
0.314
0.314
y
0.268
0.300
0.315
0.282
S4-1
x
0.294
0.294
0.304
0.304
y
0.286
0.319
0.333
0.300
S4-2
x
0.304
0.304
0.314
0.314
y
0.300
0.333
0.347
0.315
S5-1
x
0.314
0.314
0.324
0.324
y
0.282
0.315
0.329
0.296
S6-1
x
0.314
0.314
0.324
0.324
y
0.315
0.347
0.361
0.329
Tolerance on each Hue (x, y) bin is +/- 0.01.


同様の部品番号 - LTC-4689W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lite-On Technology Corp...
LTC-4624E LITEON-LTC-4624E Datasheet
362Kb / 6P
   Property of Lite-On Only
LTC-4624JF LITEON-LTC-4624JF Datasheet
368Kb / 6P
   LED Display
LTC-4624JR LITEON-LTC-4624JR Datasheet
144Kb / 5P
   0.4 inch (10.0mm) DIGIT HEIGHT
LTC-4624JS LITEON-LTC-4624JS Datasheet
369Kb / 7P
   LED Display
LTC-4625G LITEON-LTC-4625G Datasheet
390Kb / 6P
   0.4 inch (10 mm) digit height quadruple digit seven-segment display
More results

同様の説明 - LTC-4689W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLG346S TOSHIBA-TLG346S Datasheet
259Kb / 6P
   LED DISPLAY
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
WEJS0402RG2-1 WINNERJOIN-WEJS0402RG2-1 Datasheet
249Kb / 1P
   LED display
WEJS43 WINNERJOIN-WEJS43 Datasheet
246Kb / 1P
   LED display
logo
Lite-On Technology Corp...
LTP-3363CKR-P LITEON-LTP-3363CKR-P Datasheet
216Kb / 10P
   LED DISPLAY
LTS-4817CTB-P LITEON-LTS-4817CTB-P Datasheet
525Kb / 12P
   LED Display
LTS-5325CTB-P LITEON-LTS-5325CTB-P Datasheet
522Kb / 11P
   LED Display
LTC-4724JS LITEON-LTC-4724JS Datasheet
363Kb / 6P
   LED Display
LTC-4727JR LITEON-LTC-4727JR Datasheet
375Kb / 6P
   LED Display
LTD-5633C LITEON-LTD-5633C Datasheet
494Kb / 7P
   LED Display
LTD-6950HR LITEON-LTD-6950HR Datasheet
357Kb / 6P
   LED Display
LTG-1163M LITEON-LTG-1163M Datasheet
465Kb / 10P
   LED Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com