データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA12-11GWA データシート(PDF) 6 Page - Kingbright Corporation

部品番号 TA12-11GWA
部品情報  30 MM 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TA12-11GWA データシート(HTML) 6 Page - Kingbright Corporation

  TA12-11GWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TA12-11GWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TA12-11GWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TA12-11GWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation TA12-11GWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation TA12-11GWA Datasheet HTML 6Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SPEC NO: CDA0875
REV NO: V.1
DATE: NOV/18/2001
PAGE: 6 OF 6
APPROVED:J.LU
CHECKED:
DRAWN: S.H.CHEN
Super Bright Red
Yellow


同様の部品番号 - TA12-11GWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
TA12-11GWA KINGBRIGHT-TA12-11GWA Datasheet
147Kb / 4P
   30mm (1.2 INCH) 5x7 DOT MATRIX DISPLAY
More results

同様の説明 - TA12-11GWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
GMA8475C FAIRCHILD-GMA8475C Datasheet
627Kb / 8P
   1.2 5 x 7 DOT MATRIX DISPLAYS
GMA2875C FAIRCHILD-GMA2875C Datasheet
616Kb / 8P
   2.0" 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Kingbright Corporation
TX24 KINGBRIGHT-TX24 Datasheet
217Kb / 6P
   60.8 MM 5 X 8 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-B571 HP-HDSP-B571 Datasheet
204Kb / 6P
   Dot Matrix Displays 5 x 7 Bi-Color General Purpose Dot Matrix Displays 53.2 mm (2.09 inch) Package
logo
List of Unclassifed Man...
TA20-11 ETC-TA20-11 Datasheet
236Kb / 6P
   50MM (2.0 INCH) 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Rohm
LM-2035 ROHM-LM-2035 Datasheet
65Kb / 3P
   5 x 7 matrix displays
logo
Kingbright Corporation
TBA30-12EGWA KINGBRIGHT-TBA30-12EGWA Datasheet
131Kb / 3P
   76.2mm (3.0 INCH) 5 X 7 MULTICORLOR DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HDSP-S51E HP-HDSP-S51E Datasheet
260Kb / 12P
   27.4 mm (1.08 inch) General Purpose 5 x 7 Dot Matrix Alphanumeric Displays
HDSP-450X HP-HDSP-450X Datasheet
93Kb / 8P
   Large 5 X 7 Dot Matrix Alphanumeric Displays 17.3/26.5 mm Character Heights
HDSP-H571 HP-HDSP-H571 Datasheet
86Kb / 7P
   5 x 7 General Purpose Dot Matrix Displays 53.2 mm (2.09 Inch) Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com