データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SLG46200 データシート(PDF) 12 Page - Dialog Semiconductor

部品番号 SLG46200
部品情報  GreenPAK Programmable Mixed Signal Array
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIALOG [Dialog Semiconductor]
ホームページ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

SLG46200 データシート(HTML) 12 Page - Dialog Semiconductor

Back Button SLG46200 Datasheet HTML 8Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 9Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 10Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 11Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 12Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 13Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 14Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 15Page - Dialog Semiconductor SLG46200 Datasheet HTML 16Page - Dialog Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 69 page
background image
000-0046200-124
Page 7 of 64
SLG46200
5.4 Input Pin Current Measurements
VDD = 3.3V, TA = 25°C (unless otherwise stated)
Symbol
Parameter
Condition/Note
Min.
Typ.
Max.
Unit
IINPUT
Digital Input
Digital Input (1MHz input frequency) with
Schmitt Trigger
--
5.5
--
μA
Digital Input (1MHz input frequency) without
Schmitt Trigger
--
4.0
--
IINPUT
Low Voltage Digital Input
Digital Input (1MHz input frequency) @ 0.9V
--
7.5
--
μA
Digital Input (1MHz input frequency) @ 1.2V
--
6.5
--
Digital Input (1MHz input frequency) @ 1.5V
--
6.5
--
Digital Input (1MHz input frequency) @ 1.8V
--
6.5
--
IINPUT
Low Voltage Digital Input
Digital Input (100kHz input frequency) @ 0.9V
--
1.0
--
μA
Digital Input (100kHz input frequency) @ 1.2V
--
0.8
--
Digital Input (100kHz input frequency) @ 1.5V
--
0.7
--
Digital Input (100kHz input frequency) @ 1.8V
--
0.7
--
IINPUT
Low Voltage Digital Input
Digital Input (constant voltage) @ 0.0V
--
<1.0
--
μA
Digital Input (constant voltage) @ 0.9V
--
<1.0
--


同様の部品番号 - SLG46200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
SLG46200 RENESAS-SLG46200 Datasheet
1Mb / 70P
   GreenPAKTM Programmable Mixed Signal Array
August 8, 2014
SLG46200V RENESAS-SLG46200V Datasheet
1Mb / 70P
   GreenPAKTM Programmable Mixed Signal Array
August 8, 2014
SLG46200VTR RENESAS-SLG46200VTR Datasheet
1Mb / 70P
   GreenPAKTM Programmable Mixed Signal Array
August 8, 2014
More results

同様の説明 - SLG46200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
SLG46721 RENESAS-SLG46721 Datasheet
1Mb / 103P
   GreenPAK Programmable Mixed Signal Array
March 10, 2023
SLG46722 RENESAS-SLG46722 Datasheet
1Mb / 88P
   GreenPAK Programmable Mixed Signal Array
March 10, 2023
logo
Dialog Semiconductor
SLG46400 DIALOG-SLG46400 Datasheet
1Mb / 95P
   GreenPAK 2TM Rev.B Programmable Mixed Signal Array
logo
Renesas Technology Corp
SLG46400 RENESAS-SLG46400 Datasheet
1Mb / 96P
   GreenPAK 2TM Rev. B Programmable Mixed Signal Array
November 15, 2018
logo
Dialog Semiconductor
SLG46169 DIALOG-SLG46169 Datasheet
692Kb / 102P
   GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
logo
Renesas Technology Corp
SLG46170 RENESAS-SLG46170 Datasheet
1Mb / 87P
   GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
March 10, 2023
SLG46536 RENESAS-SLG46536 Datasheet
2Mb / 169P
   GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
March 3, 2023
SLG46620 RENESAS-SLG46620 Datasheet
3Mb / 214P
   GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
March 6, 2023
SLG46855 RENESAS-SLG46855 Datasheet
3Mb / 202P
   GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix
28-Feb-2023
logo
Dialog Semiconductor
SLG46531 DIALOG-SLG46531 Datasheet
2Mb / 170P
   GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com