データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP5N50 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP5N50
部品情報  500V N CHANNEL MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP5N50 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP5N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP5N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
,-1//-1µ . 2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





B)
 B<) 
)+()4+6&(µ'
&((


)
∆B)
5∆
B<) 
 
4+6&(µ'* 6&7

( %A

)57
4
C9) 
)+&(())+()


,
µ'
)+%(()+,6&7


,(
µ'
4
9B/<
)+1())+()


,((
'
4
9B/<*!
)+1())+()


,((
'
 
)
9 ) 
)+)4+6&(µ'
1 (

& (
)
*
  
* 
)+,()4+6 6&'

, 1>
, -

   
)+&()4+6 6&'

% (


 

4  
)+6&))+()
+, (D#


%A(
>,(


  

A&
E&


*!  

- &
,,

   

 
)+6&()4+% &'
*+6&Ω


,1
1&


*

&&
,6(


 

6&
>(


 

1&
-(

F
 9
)+%(()4+% &'
)+,()


,1
,A

F
9 

1 %


F
9

> %


     
4
@ 


% &
'
4
@8  


,-
'
)
 ) 
)+()4+% &'


, %
)

*!* !
)+()4+% &'
45+,(('5µ

6,&


F
*!* !

, 6>

µ


同様の部品番号 - FQP5N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FQP5N50 ETC-FQP5N50 Datasheet
222Kb / 6P
   500V, 5A N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP5N50C FAIRCHILD-FQP5N50C Datasheet
860Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP5N50C ISC-FQP5N50C Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQP5N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com