データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


SDA5275P データシート(Datasheet) 5 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号. SDA5275P
部品情報  ICs for Consumer Electronics MEGATEXT and MEGATEXT PLUS ICs
ダウンロード  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo 

 
 5 page
background image
SDA 5273 / 75
SDA 5273-2 / 75-2
Semiconductor Group
5
1997-09-01
Pin Configuration
(top view)
UEP04657
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
27
28
13
14
V
DD
TM
GPO
OUT
HS
VS/VCS
Ι
15
16
17
18
19
20
36
35
34
33
32
31
30
29
40
39
38
37
CVBS
Ι
SDA
SCL
CORQ
BLAN
B
G
R
RGB-GND
CASQ
3
D
2
D
D0
D1
23
22
21
24
25
26
0
11
A
10
A
48
49
50
51
41
42
43
44
45
46
52
47
O
Ι
CLK-
TCSQ/FLD
XIN
X
1
2
NTQ
CEN
1
SS
V
A9
WEQ
RASQ
V
SSA 2
V
SS2
V
BB
V
SS3
V
SS4
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A
DD
V
1
SSA
V
2
DD
V
3
DD
V
REF
V
4
DD
V
RES
/N.C.
P-SDIP-52-1




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
SDA9270ICs for Consumer Electronics 1 2 3 4 5 MoreSiemens Semiconductor Group
SDA9280ICs for Consumer Electronics 1 2 3 4 5 MoreSiemens Semiconductor Group
SDA525X-2ICs for Consumer Electronics 1 2 3 4 5 MoreSiemens Semiconductor Group
TDA16846ICs for Consumer Electronics 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG
TEA1103Fast charge ICs for NiCd and NiMH batteries 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
MM1422AV Switch for I2C BUS Control 4-input 3-output and Canal Plus Compatible 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
MAX8568AComplete Backup-Management ICs for Lithium and NiMH Batteries 1 2 3 4 5 MoreMaxim Integrated Products
SAA4996HMotion Adaptive Colour Plus And Control IC MACPACIC for PALplus 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
MAX3387E3V ±15kV ESD-Protected AutoShutdown Plus RS-232 Transceiver for PDAs and Cell Phones 1 2 3 4 5 MoreMaxim Integrated Products

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl