データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


2SD0874A データシート(Datasheet) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号. 2SD0874A
部品情報  Silicon NPN epitaxial planar type
ダウンロード  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo 

   
 2 page
background image
2SD0874, 2SD0874A
2
SJC00197CED
VBE(sat)  IC
hFE  IC
fT  IE
PC  Ta
IC  VCE
VCE(sat)  IC
Cob  VCB
Safe operation area
0
160
40
120
80
140
20
100
60
0
1.4
1.2
0.4
1.0
0.8
0.2
0.6
Copper plate at the collector
is more than 1 cm2 in area,
1.7 mm in thickness
Ambient temperature T
a (°C)
010
8
26
4
0
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
Ta
= 25°C
IB
= 10 mA
9 mA
8 mA
7 mA
6 mA
5 mA
4 mA
3 mA
2 mA
1 mA
Collector-emitter voltage V
CE (V)
0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10
IC / IB
= 10
25
°C
−25°C
Ta
= 75°C
Collector current I
C (A)
0.01
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
100
IC / IB
= 10
Ta
= −25°C
25
°C
75
°C
Collector current I
C (A)
0.01
0.1
1
10
0
600
500
400
300
200
100
Ta
= 75°C
25
°C
−25°C
VCE
= 10 V
Collector current I
C (A)
−1
−10
−100
0
200
160
120
80
40
VCB
= 10 V
Ta
= 25°C
Emitter current I
E (mA)
1
10
100
0
50
40
30
20
10
IE
= 0
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
Collector-base voltage V
CB (V)
0.1
1
10
100
0.01
10
1
0.1
Single pulse
TC
= 25°C
t
= 1 s
DC
ICP
IC
Collector-emitter voltage V
CE (V)




Html ページ

1  2  3 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
XP01211Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SD1752Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
XN0F256Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SC5845Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SC5788Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
MT6L03AETOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE 1 2 3 Toshiba Semiconductor
2SD2504Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
UP03390Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 4 5 Panasonic Semiconductor
XP01554Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SD2051Silicon NPN epitaxial planar type Darlington For low-frequency amplification 1 2 Panasonic Semiconductor

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl