データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MST250 データシート(PDF) 4 Page - Schurter Inc.

部品番号 MST250
部品情報  Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHURTER [Schurter Inc.]
ホームページ  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

MST250 データシート(HTML) 4 Page - Schurter Inc.

  MST250_18 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. MST250_18 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. MST250_18 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. MST250_18 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. MST250_18 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
Fuses
MST 250
https://www.schurter.com /PG01_2
Fuses
Rated Cur-
rent [A]
Rated Vol-
tage [VAC]
Breaking
Capacity
Voltage Drop
1.0 In max.
[mV]
Voltage Drop
1.0 In typ.
[mV]
Power Dissi-
pation 1.5 In
max. [mW]
Melting I²t
10.0 Intyp.
[A²s]
S L T Order Number
0.25
250
1)
240
120
220
0.6
l
l
l
l
l
0034.6609
0.25
250
1)
240
120
220
0.6
l
l
l
l
l
0034.6709
0.25
250
1)
240
120
220
0.6
l
l
l
l
l
0034.6809
0.315
250
1)
220
120
250
0.8
l
l
l
l
l
0034.6610
0.315
250
1)
220
120
250
0.8
l
l
l
l
l
0034.6710
0.315
250
1)
220
120
250
0.8
l
l
l
l
l
0034.6810
0.4
250
1)
200
110
280
1.1
l
l
l
l
l
0034.6611
0.4
250
1)
200
110
280
1.1
l
l
l
l
l
0034.6711
0.4
250
1)
200
110
280
1.1
l
l
l
l
l
0034.6811
0.5
250
1)
190
100
310
2.5
l
l
l
l
l
0034.6612
0.5
250
1)
190
100
310
2.5
l
l
l
l
l
0034.6712
0.5
250
1)
190
100
310
2.5
l
l
l
l
l
0034.6812
0.63
250
1)
180
90
360
4
l
l
l
l
l
0034.6613
0.63
250
1)
180
90
360
4
l
l
l
l
l
0034.6713
0.63
250
1)
180
90
360
4
l
l
l
l
l
0034.6813
0.8
250
1)
160
80
430
8
l
l
l
l
l
0034.6614
0.8
250
1)
160
80
430
8
l
l
l
l
l
0034.6714
0.8
250
1)
160
80
430
8
l
l
l
l
l
0034.6814
1
250
1)
140
70
500
12
l
l
l
l
l
l
0034.6615
1
250
1)
140
70
500
12
l
l
l
l
l
l
0034.6715
1
250
1)
140
70
500
12
l
l
l
l
l
l
0034.6815
1.25
250
1)
130
70
600
15
l
l
l
l
l
l
0034.6616
1.25
250
1)
130
70
600
15
l
l
l
l
l
l
0034.6716
1.25
250
1)
130
70
600
15
l
l
l
l
l
l
0034.6816
1.6
250
1)
120
60
730
30
l
l
l
l
l
l
0034.6617
1.6
250
1)
120
60
730
30
l
l
l
l
l
l
0034.6717
1.6
250
1)
120
60
730
30
l
l
l
l
l
l
0034.6817
2
250
1)
100
60
870
34
l
l
l
l
l
l
0034.6618
2
250
1)
100
60
870
34
l
l
l
l
l
l
0034.6718
2
250
1)
100
60
870
34
l
l
l
l
l
l
0034.6818
2.5
250
1)
100
50
1000
55
l
l
l
l
l
l
0034.6619
2.5
250
1)
100
50
1000
55
l
l
l
l
l
l
0034.6719
2.5
250
1)
100
50
1000
55
l
l
l
l
l
l
0034.6819
3.15
250
1)
100
50
1200
76
l
l
l
l
l
l
0034.6620
3.15
250
1)
100
50
1200
76
l
l
l
l
l
l
0034.6720
3.15
250
1)
100
50
1200
76
l
l
l
l
l
l
0034.6820
4
250
2)
100
50
1400
80
l
l
l
l
l
l
0034.6621
4
250
2)
100
50
1400
80
l
l
l
l
l
l
0034.6721
4
250
2)
100
50
1400
80
l
l
l
l
l
l
0034.6821
5
250
3)
-
50
-
230
l
l
l
l
l
0034.6622
5
250
3)
-
50
-
230
l
l
l
l
l
0034.6722
5
250
3)
-
50
-
230
l
l
l
l
l
0034.6822
6.3
250
3)
-
45
-
360
l
l
l
l
0034.6623
6.3
250
3)
-
45
-
360
l
l
l
l
0034.6723
6.3
250
3)
-
45
-
360
l
l
l
l
0034.6823
Most Popular.
Availability for all products can be searched real-time:https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER
1) IEC: 35 A @ 250 VAC
1) UL: 35 A @ 250 VAC / 50 A @ 63 VDC
2) IEC: 10 In @ 250 VAC
2) UL: 10 In @ 250 VAC / 50 A @ 63 VDC


同様の部品番号 - MST250_18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
MST250 SCHURTER-MST250_V02 Datasheet
494Kb / 5P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
04.01.2022
More results

同様の説明 - MST250_18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schurter Inc.
MST250 SCHURTER-MST250 Datasheet
388Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
MST250 SCHURTER-MST250_V02 Datasheet
494Kb / 5P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
04.01.2022
MSU250 SCHURTER-MSU250 Datasheet
256Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC
MSU250 SCHURTER-MSU250_V01 Datasheet
300Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_18 Datasheet
291Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_V01 Datasheet
302Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250 Datasheet
259Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
00347103 SCHURTER-00347103 Datasheet
471Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_V02 Datasheet
302Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
04.01.2022
00346914 SCHURTER-00346914 Datasheet
516Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 100 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com