データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


XN06501 データシート(Datasheet) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号. XN06501
部品情報  Silicon NPN epitaxial planar type
ダウンロード  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo 

   
 2 page
background image
XN06501
2
SJJ00108BED
IB  VBE
IC  VBE
VCE(sat)  IC
PT  Ta
IC  VCE
IC  IB
hFE  IC
fT  IE
NV
 I
C
0
160
40
120
80
0
500
200
400
100
300
Ambient temperature T
a (°C)
0
010
24
8
6
60
50
40
30
20
10
Collector-emitter voltage V
CE (V)
Ta
= 25°C
IB
= 160 µA
140
µA
120
µA
100
µA
80
µA
60
µA
40
µA
20
µA
0
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
240
200
160
120
80
40
Base current I
B (mA)
VCE
= 10 V
Ta
= 25°C
0
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Base-emitter voltage V
BE (V)
VCE
= 10 V
Ta
= 25°C
0
0
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
240
200
160
120
80
40
Base-emitter voltage V
BE (V)
VCE
= 10 V
Ta
= 75°C
−25°C
25
°C
Collector current I
C (mA)
10−2
10−1
10−1
1
10
102
110
102
IC / IB
= 10
Ta
= 75°C
25
°C
−25°C
0
600
500
400
300
200
100
Collector current I
C (mA)
10−1
110
102
VCE
= 10 V
Ta
= 75°C
25
°C
−25°C
0
300
240
180
120
60
Emitter current I
E (mA)
−10−1
–1
–10
–102
VCB
= 10 V
Ta
= 25°C
0
240
200
160
120
80
40
Collector current I
C (µA)
10
102
103
VCE
= 10 V
GV
= 80 dB
Function
= FLAT
Ta
= 25°C
4.7 k
Rg
= 100 kΩ
22 k




Html ページ

1  2  3 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
XP01211Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SD1752Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
XN0F256Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SC5845Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SC5788Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
MT6L03AETOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE 1 2 3 Toshiba Semiconductor
2SD0874ASilicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SD2504Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
UP03390Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 4 5 Panasonic Semiconductor
XP01554Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl