データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ELF-15N007A データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 ELF-15N007A
部品情報  IRPLLNR5 Wide Range Input Linear Fluorescent Ballast
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ELF-15N007A データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button ELF-15N007A Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 6Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 7Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 8Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 9Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 10Page - International Rectifier ELF-15N007A Datasheet HTML 11Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
7
RD-0613
www.irf.com
Board Fabrication
1) Board size:
L = 8.59 inch, W = 1.195 inch
2) No. of copper layers:
1 (bottom layer)
3) Copper:
2 oz.
4) Board material:
FR-4
5) Through hole plating:
No
6) Solder plating on pads:
Yes
7) Solder mask:
Green LP1 (bottom layer only)
8) Silk screen layers:
Top and bottom
9) Silk screen ink:
White epoxy, non-conductive
10) Gerber file:
IRPLLNR5.ZIP
11) Gerber file description:
a) IRPLLNR5.apr
Apertures
b) IRPLLNR5.DRL
NC drill
c) IRPLLNR5.DRR
NC drill
d) IRPLLNR5.GBL
Bottom layer
e) IRPLLNR5.GBO
Silk screen bottom
f)
IRPLLNR5.GBS
Solder mask bottom
g) IRPLLNR5.GD1
Drill drawing
h) IRPLLNR5.GG1
Drill guide
i)
IRPLLNR5.GM1
Mechanical layer
j)
IRPLLNR5.GTO
Silk-screen top


同様の部品番号 - ELF-15N007A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
ELF-15N007A IRF-ELF-15N007A Datasheet
5Mb / 30P
   Drives 1 x 70W HID lamp
ELF-15N007A IRF-ELF-15N007A Datasheet
355Kb / 16P
   High Power Factor/Low THD
More results

同様の説明 - ELF-15N007A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRPLDIM3 IRF-IRPLDIM3 Datasheet
699Kb / 27P
   IRPLDIM3 Wide Range Input Linear Dimming Fluorescent Ballast using the IRS2158D
IRPLLNR3 IRF-IRPLLNR3 Datasheet
329Kb / 27P
   Universal Input Linear Fluorescent Ballast using the IR2167
logo
Maxic Technology Corpor...
MT7608 MAXIC-MT7608 Datasheet
80Kb / 1P
   Wide Input Voltage Range, Linear LED Driver
logo
ON Semiconductor
NCP786A ONSEMI-NCP786A Datasheet
107Kb / 7P
   Wide Input Voltage Range PSRR Linear Regulator
December, 2017 ??Rev. 1
NCP785 ONSEMI-NCP785 Datasheet
80Kb / 6P
   Wide Input Voltage Range PSRR Linear Regulator
March, 2015 ??Rev. P1
NCP785B ONSEMI-NCP785B Datasheet
132Kb / 8P
   Wide Input Voltage Range PSRR Linear Regulator
February, 2014 ??Rev. P0
logo
IXYS Corporation
IXDN0037 IXYS-IXDN0037 Datasheet
410Kb / 31P
   Non-Dimmable Fluorescent Ballast
logo
XP Power Limited
QSB30024S05 XPPOWER-QSB30024S05 Datasheet
148Kb / 4P
   Wide Input Range
QSB300 XPPOWER-QSB300 Datasheet
148Kb / 4P
   Wide Input Range
logo
Emerson Network Power
ALO20F36 EMERSON-NETWORKPOWER-ALO20F36 Datasheet
117Kb / 2P
   Wide Range Input
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com