データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LT-W5SM データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LT-W5SM
部品情報  white SMD package, colorless clear silicone resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-W5SM データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LT-W5SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LT-W5SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
LT W5SM
5 Version 1.2 | 2018-03-14
Brightness Groups
Group
Luminous Flux 1)
Luminous Flux 1)
Luminous Intensity 6)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
typ.
Φ
V
Φ
V
I
v
JY
52 lm
61 lm
19 cd
JZ
61 lm
71 lm
22 cd
KX
71 lm
82 lm
25 cd
KY
82 lm
97 lm
30 cd
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
2
513 nm
519 nm
3
519 nm
525 nm
4
525 nm
531 nm
5
531 nm
537 nm


同様の部品番号 - LT-W5SM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LT-W5SN OSRAM-LT-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results

同様の説明 - LT-W5SM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SM OSRAM-LD-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-MTSG OSRAM-LT-MTSG Datasheet
1Mb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LDW5SM-4S4T-35 OSRAM-LDW5SM-4S4T-35 Datasheet
643Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LB-W5SM OSRAM-LB-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SM OSRAM-LR-W5SM Datasheet
611Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com