データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTS3080EJ データシート(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BTS3080EJ
部品情報  Smart Low-Side Power Switch
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS3080EJ データシート(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS3080EJ Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 45 page
background image
Datasheet
8
Rev. 1.0
2016-09-12
HITFET - BTS3080EJ
Smart Low-Side Power Switch
General Product Characteristics
4
General Product Characteristics
4.1
Absolute Maximum Ratings
Table 2
Absolute Maximum Ratings 1)
Tj = -40°C to +150°C; all voltages with respect to ground, positive current flowing into pin (unless otherwise
specified)
Parameter
Symbol
Values
Unit
Note or Test Condition
Number
Min. Typ. Max.
Voltages
Output voltage
VOUT
40
V
internally clamped
P_4.1.1
Battery voltage for short
circuit protection
VBAT(SC)
––
31
V
l = 0 or 5 m
RSC = 20 mΩ + RCable
RCable = l * 16 mΩ/m
LSC = 5 µH + LCable
LCable = l * 1 µH/m
VIN = 5 V
P_4.1.2
Battery voltage for load
dump protection
VBAT(LD)
––
40
V
2)
RI = 2 Ω
RL = 4.5 Ω
tD = 400 ms
suppressed pulse
P_4.1.4
Input Pin
Input Voltage
VIN
-0.3 –
5.5
V
P_4.1.7
Input current
in inverse condition on OUT
to GND)
IIN
––
2
mA
3)
VOUT < -0.3 V
P_4.1.10
Status Pin
Status Voltage
VSTATUS
-0.3 –
5.5
V
P_4.1.11
Status current
ISTATUS
5
mA
-0.3 V < VSTATUS < 5.5 V
P_4.1.12
Status current in inverse
current condition on STATUS
ISTATUS_L
-1
mA
VSTATUS < -0.3 V
P_4.1.13
Power Stage
Load current
| IL|–
IL(LIM) A–
P_4.1.14
Energies
Unclamped single inductive
energy single pulse
EAS
––
35
mJ
IL(0) =IL(NOM)
VBAT = 13.5 V
TJ(0) = 150°C
P_4.1.20
Unclamped repetitive
inductive energy pulse with
10k
EAR(10k)
––
38
mJ
IL(0) =IL(NOM)
VBAT = 13.5 V
TJ(0) = 105°C
P_4.1.32


同様の部品番号 - BTS3080EJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTS3080TF INFINEON-BTS3080TF Datasheet
1Mb / 39P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0 2016-06-01
More results

同様の説明 - BTS3080EJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BTS3118N INFINEON-BTS3118N_08 Datasheet
277Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3205G INFINEON-BTS3205G Datasheet
399Kb / 21P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0, December 2007
BTS3410G INFINEON-BTS3410G_07 Datasheet
304Kb / 12P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2007-11-06
BTS141TC INFINEON-BTS141TC Datasheet
273Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-07-20
BSP77 INFINEON-BSP77_08 Datasheet
272Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-14
BTS3110N INFINEON-BTS3110N_08 Datasheet
278Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3408G INFINEON-BTS3408G_08 Datasheet
434Kb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3 2008-01-09
BTS3028SDL INFINEON-BTS3028SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3046SDR INFINEON-BTS3046SDR Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3104SDL INFINEON-BTS3104SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3800SL INFINEON-BTS3800SL Datasheet
1Mb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.1, 2011-04-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com