データシートサーチシステム |
|
74VCXHQ163245TTR データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
74VCXHQ163245TTR データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 17 page 74VCXHQ163245 6/17 Table 7: DC Specification For VCCB (*) VCC range = 3.3±0.3; 2.5±0.2V; 1.8±0.15V Symbol Parameter Test Condition Value Unit VCCB (V) (*) VCCA (V) (*) TA = 25 °C -40 to 85 °C Min. Typ. Max. Min. Max. VIHB High Level Input Voltage (Bn, Dir, G) 1.8 2.5 0.65VCCB 0.65VCCB V 1.8 3.3 0.65VCCB 0.65VCCB 2.5 3.3 1.6 1.6 VILB Low Level Input Voltage (Bn, Dir, G) 1.8 2.5 0.35VCCB 0.35VCCB V 1.8 3.3 0.35VCCB 0.35VCCB 2.5 3.3 0.7 0.7 VOHB High Level Output Voltage 2.3 3.0 IO=-100µA 2.1 2.1 V 2.3 3.0 IO=-18mA 1.7 1.7 1.65 3.0 IO=-6mA 1.25 1.25 1.65 2.3 IO=-6mA 1.25 1.25 VOLB Low Level Output Voltage 2.3 3.0 IO=100µA 0.2 0.2 V 2.3 3.0 IO=18mA 0.60 0.60 1.65 3.0 IO=6mA 0.30 0.30 1.65 2.3 IO=6mA 0.30 0.30 IIB Input Leakage Current 2.7 3.6 VI = VCC or GND ± 0.5 ± 5 µA IIB(HOLD) Input Hold Current 1.65 2.3 VI = 0.57 V 25 25 µA 1.65 2.3 VI = 1.07 V -25 -25 1.65 3.0 VI = 0.57 V 25 25 1.65 3.0 VI = 1.07 V -25 -25 2.3 3.0 VI = 0.7 V 45 45 2.3 3.0 VI = 1.6 V -45 -45 2.7 3.6 VI = 0 to 2.7 V ± 500 IOZB High Impedance Output Leakage Current 2.7 3.6 VIA = VIHA or VILA VIB = GND or 3.6V G = VCCB ± 1.0 ± 10 µA ICCtB Quiescent Supply Current 1.95 3.6 VIA =VCCA or GND VIB =VCCB or GND Dir or G=VCCB or GND 220 µA 1.95 2.7 2.7 3.6 ∆ICCtB Maximum Quiescent Supply Current / Input (Bn, DIR, G) 2.7 3.6 VIB =VCCB - 0.6V VIA =VCCA or GND 0.75 mA 1.95 3.6 1.95 2.7 |
同様の部品番号 - 74VCXHQ163245TTR |
|
同様の説明 - 74VCXHQ163245TTR |