データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C64 データシート(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 FM24C64
部品情報  FM24C64
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FM24C64 データシート(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FM24C64 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
深圳市宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 2204 房 邮编:518008
电话 0755 82128054 82127939
传真 0755 82127969
E-mail: information@huazhoucn.com 网址
www.ramtron.com.cn
停止
当主机把SDA从低电平拉高
同时
SCL信号为高时为停止条件
所有的
操作在此条件下退出
为了宣布停
主机必须控制SDA
开始
当主机把SDA从高电平拉低 SCL信
号为高电平为开始条件
所有的读写
操作均由开始条件开始
任何时候的
操作都可由开始条件退出
开始一个
新操作
在操作过程中
电压降低到规定电压
的最低值以下
系统会发出一个开始
条件
数据/地址传送:
所有数据传送 包括地址 都应在SCL
为高电平时 除了以上两种情况 SDA
在SCL为高时不能改变
应答
应 答 出 现 在 第 8 位数据位 被 传 输 之
在传输期间SDA线被允许由接受
者驱动
接受者驱动SDA为低电平
以确认收到一个字节数据
如果接受
者没有把SDA拉低 即无应答 操作
退出
接受者可能因为两个原因不做
应答
1
如果一个字节传送
失败 无应答 结束当前操作
可以对这个部件再次寻址
生错误的上一个字节会被允许
覆盖掉
2
接受者有意结束
操作不做应答
举例说
在读
操作中
FM24C64接受者应答
就把数据送到总线上
操作完成
不需要进行其他操
接受者不做应答
如果接
受者做出应答将导致FM24C64
在当主机送新的操作命令时例
如停止命令
试图在下一个时
钟周期驱动总线
物理地址:
FM24C64在开始条件后接受的
第一个字节是物理地址
就象
图4列出的
物理地址包括部
件类型
器件选择
被访问的
页 面
还 有一位 是 读写 控 制
位7— 4是部件类型
FM24C64
为1010B
部件类型用以区分
挂 在两 线接 口 上 各 种 功 能 部
位3-1为页选择
位0为读写控
制位
低电平为写操作
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com


同様の部品番号 - FM24C64

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM24C64 FAIRCHILD-FM24C64 Datasheet
100Kb / 13P
   64K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
logo
Ramtron International C...
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
7Mb / 28P
   VersaKit-30xx Development System Overview
Rev 2.0
FM24C64-G RAMTRON-FM24C64-G Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64-S RAMTRON-FM24C64-S Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com