データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C64 データシート(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 FM24C64
部品情報  FM24C64
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FM24C64 データシート(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FM24C64 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
深圳市宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 2204 房 邮编:518008
电话 0755 82128054 82127939
传真 0755 82127969
E-mail: information@huazhoucn.com 网址
www.ramtron.com.cn
读操作:
有两种基本类型的读操作
前地址读和可选地址读
在当
前地址读FM24C64使用内部锁
存器提供低八位地址
在可选
地址读操作
用户执行一个步
骤设置低位地址为指定值
当前地址顺序读
FM24C64使用内部锁存器时低
八位地址进行读操作
当前地
址读使用在地址锁存器中的值
作为读操作开始地址
执行当前读操作
主机提供从
地址把LSB置为1 页选择位用
于指定记忆体的页面
应答后
FM24C64将开始从当前地址移
当前地址是从机地址位加
上内部锁存器位合成的地址
由当前地址开始
主机能随意
读写任意的字节数
这样顺序
连读即是当前连读数据
在内
部地址计数器将连续递增
次 主 机 确认 一 个 字节
随 后
FM24C64就可以读下一个连续
的字节
有四种方式可以正确
的终止读操作
失败地终止读
操作就相当于
FM24C64试图在总线上读出另外
的数据
四种可行方式如下
1
1)主机在第9个时钟周期不应答
在第十个时钟周期停止
2
2)主机在第9个时钟周期不应答
在第十个时钟周期开始
3
3)主机在第9个时钟周期停止
能导致总线竞争
4
4)主机在第9个时钟周期开始
能导致总线竞争
如果内部地址到1FFFH 下一个周
期翻转到0000H 图7和8为当前地
址读的正确操作
选择
随机
一个单纯的技术允许用户选择随
机地址作为读数据的起点
包括
首先使用两个字节的写操作来设
置内部地址字节
执行选择性读操作
主机送出从
地址把LSB置0
这样就指定出一
定写操作
根据写数据协议
后主机送字地址
调进内部地址
锁存器
FM24C64应答字节地址
主机发出开始命令
这同时
退出写操作以及允许读命令被发
从地址LSB置1
操作现在为
当前读地址
这个操作说明在图9
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com


同様の部品番号 - FM24C64

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM24C64 FAIRCHILD-FM24C64 Datasheet
100Kb / 13P
   64K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
logo
Ramtron International C...
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
7Mb / 28P
   VersaKit-30xx Development System Overview
Rev 2.0
FM24C64-G RAMTRON-FM24C64-G Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64-S RAMTRON-FM24C64-S Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com