データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C64 データシート(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 FM24C64
部品情報  FM24C64
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FM24C64 データシート(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FM24C64 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
深圳市宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 2204 房 邮编:518008
电话 0755 82128054 82127939
传真 0755 82127969
E-mail: information@huazhoucn.com 网址
www.ramtron.com.cn
持久性和数据保存:
数据保存参数在以下的电参数
规格书中
FRAM操作均有读
和机械性存储
所以读写次数
与每一次读写都有关系 FRAM
结构是基于行与列的排布
为A10— A3 每次访问,对每一
都要减少一次寿命
在不同的
行确保平均的访问记忆体可以
优化记忆体的持久性
使其非
易失性发挥到最大
不管怎样
FRAM读写次数在总线操作频
率在400KHZ时无限制
即使
每秒访问30次
100亿次的寿
命到时
10年已过去了
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com


同様の部品番号 - FM24C64

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM24C64 FAIRCHILD-FM24C64 Datasheet
100Kb / 13P
   64K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
logo
Ramtron International C...
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
7Mb / 28P
   VersaKit-30xx Development System Overview
Rev 2.0
FM24C64-G RAMTRON-FM24C64-G Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64-S RAMTRON-FM24C64-S Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com