データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C64 データシート(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 FM24C64
部品情報  FM24C64
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FM24C64 データシート(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FM24C64 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers FM24C64 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
深圳市宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 2204 房 邮编:518008
电话 0755 82128054 82127939
传真 0755 82127969
E-mail: information@huazhoucn.com 网址
www.ramtron.com.cn
应用:
铁电技术的优势可适用于广泛
的领域
很明显
除了一次编
程应用的其他所有领域
铁电
记忆体在读写次数以及快速性
均比EEPROM更具优势
最为
明显的是在采集领域中
要求
写的 频 率 高且 数 据 掉电 不丢
1
1) 数据采集
在数据采集和存储领域中 FRAM
提供了一种极具优势的方案
个方案比SRAM加后备电池更经
以及比EEPROM有更好的写
特性
2
2)配置
任何非易失性记忆体能保留一些
配置
但是FRAM的高写入次
数使得其可以无限制的保持参
不用为参数随时更改有更
多的考虑 电源掉电时 FRAM
的高速写入解决了数据丢失的
烦恼
3
3)高噪声环境
高噪声环境写数据对EEPROM来
说极具挑战性
在噪声和电源
波动环境中
EEPROM由于写
入时间要几个毫秒
太容易受
干扰
而FRAM写的速度非常
噪声和电源波动来不及干
4
4
4)有快速要求的环境
在一个复杂的系统中
多个软件
需要 访问 非易失 性 记忆体
EEPROM的延时为这种环境中
的软件研发增加了许多不适当
的复杂性
每个软件例行访问
下一个例行程序都必须等待一
个完整的程序
当快速性要求
很严格时
FRAM就减少了这
种复杂性
FM24C64不需要等
5
5)RF/ID
在无接触记忆体领域
FRAM提
供了完美的方案
因为RF/ID
记 忆是 通 过 RF 方式 供 电
EEPROM的长时间和大功耗使
得它不太适合这个领域
6)保存轨迹
在一个高度复杂的系统中
统状态和操作记录在系统失败
时是很重要的数据
FRAM的
高写入次数特点使数据记录得
以实现
能做一个完美的系统
日志
另外FM24C64 的两线
协议可以少占用系统资源
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com


同様の部品番号 - FM24C64

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM24C64 FAIRCHILD-FM24C64 Datasheet
100Kb / 13P
   64K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
logo
Ramtron International C...
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
7Mb / 28P
   VersaKit-30xx Development System Overview
Rev 2.0
FM24C64-G RAMTRON-FM24C64-G Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64-S RAMTRON-FM24C64-S Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com