データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1629C データシート(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1629C
部品情報  SAW Filter 2450 MHz SMD 1.4x1.1 mm (BW=100 MHz)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1629C データシート(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1629C Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1629C Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1629C Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1629C Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1629C Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1629C Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1629C Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
Reflection Functions:
VSWR
Smith Chart


同様の部品番号 - TA1629C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1629A TAI-SAW-TA1629A Datasheet
421Kb / 7P
   SAW Filter 2450 MHz 100MHz BW SMD 1.4x1.1 mm
TA1629A TAI-SAW-TA1629A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1629A GOLLEDGE-TA1629A Datasheet
508Kb / 6P
   SAW Filter 2450.0MHz
More results

同様の説明 - TA1629C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1629A TAI-SAW-TA1629A Datasheet
421Kb / 7P
   SAW Filter 2450 MHz 100MHz BW SMD 1.4x1.1 mm
TA1775A TAI-SAW-TA1775A Datasheet
469Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=5 MHz)
TA1834C TAI-SAW-TA1834C Datasheet
533Kb / 8P
   SAW Filter 2441.75 MHz SMD 1.4x1.1 mm (BW=83.5 MHz)
TA2538A TAI-SAW-TA2538A Datasheet
616Kb / 6P
   SAW Filter 1246.5 MHz SMD 1.4x1.1 mm (BW=63 MHz)
TA0757BC TAI-SAW-TA0757BC Datasheet
266Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=2 MHz)
TA1040A TAI-SAW-TA1040A Datasheet
267Kb / 7P
   SAW Filter 2338.75 MHz 12.5 MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1903B TAI-SAW-TA1903B Datasheet
379Kb / 6P
   SAW Filter 1217 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=44 MHz)
TA2724AA1325 TAI-SAW-TA2724AA1325 Datasheet
480Kb / 8P
   SAW Filter 1238 MHz (BW 82 MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TA2559A TAI-SAW-TA2559A Datasheet
503Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=2.4 MHz)
TA1775B TAI-SAW-TA1775B Datasheet
467Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=5 MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com