データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4809J データシート(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 2SC4809J
部品情報  For high-frequency amplification/oscillation/mixing
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SC4809J データシート(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SC4809J Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SC4809J Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SC4809J Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2SC4809J
2
SJC00303AED
VCE(sat)  IC
hFE  IC
Cob  VCB
PC  Ta
IC  VCE
IC  VBE
Ambient temperature T
a (°C)
0
20
40
60
80
100
120 140
0
20
40
60
80
100
120
140
Collector-emitter voltage V
CE (V)
400
µA
300
µA
200
µA
100
µA
IB
= 500 µA
012
10
8
26
4
5
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ta
= 25°C
Base-Emitter voltage V
BE (V)
0
0.4
0.2
1.0
1.2
1.4
0.8
0.6
20
40
60
80
100
120
0
Ta
= 85°C
25
°C
−25°C
VCE
= 4 V
Collector current I
C (mA)
1
0.1
10
100
1 000
0.01
0.1
1
Ta
= 85°C
25
°C
−25°C
IC / IB
= 5
Collector current I
C (mA)
0.1
1
10
100
0
120
140
100
80
60
40
20
Ta
= 85°C
25
°C
−25°C
VCE
= 4 V
Collector-base voltage V
CB (V)
2
4
6
8
10 12 14 16
0
10
1
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C


同様の部品番号 - 2SC4809J

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SC4809 PANASONIC-2SC4809 Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation/mixing)
2SC4809 PANASONIC-2SC4809 Datasheet
251Kb / 1P
   Transistors (Selection Guide by Applications and Functions)
More results

同様の説明 - 2SC4809J

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SC3130 PANASONIC-2SC3130 Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation/mixing)
2SC2480 PANASONIC-2SC2480 Datasheet
74Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification / oscillation / mixing)
2SC3932 PANASONIC-2SC3932 Datasheet
74Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification / oscillation / mixing)
2SC3935 PANASONIC-2SC3935 Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation/mixing)
2SC4809 PANASONIC-2SC4809 Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation/mixing)
2SC5216 PANASONIC-2SC5216 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation/mixing)
2SC3354 PANASONIC-2SC3354 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation/mixing)
2SC2636 PANASONIC-2SC2636 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For high-frequency amplification/oscillation)
2SA1790J PANASONIC-2SA1790J Datasheet
65Kb / 3P
   For high-frequency amplification
2SC4626J PANASONIC-2SC4626J Datasheet
71Kb / 3P
   For High-Frequency Amplification
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com