データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TB1193A データシート(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TB1193A
部品情報  SAW Filter 156.25MHz (SMD 7.0횞5.0 mm)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1193A データシート(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TB1193A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
7
TST DCC
Release document
2. TAPE DIMENSION
H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE:
1. Preheating shall be fixed at 150~180
for 60~90 seconds.
2. Ascending time to preheating temperature 150
shall be 30 seconds min.
3. Heating shall be fixed at 220
f
℃ or 50~80 seconds and at 260 +0/
-5
peak (20~40sec).
4. Time: 2 times.


同様の部品番号 - TB1193A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TB1193A GOLLEDGE-TB1193A Datasheet
191Kb / 6P
   SAW Filter 156.250MHz
More results

同様の説明 - TB1193A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0318A TAI-SAW-TB0318A Datasheet
459Kb / 6P
   SAW Filter 40MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0289A TAI-SAW-TA0289A Datasheet
474Kb / 7P
   SAW Filter 159.0125MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0395A TAI-SAW-TA0395A Datasheet
471Kb / 6P
   SAW Filter 159.1625MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0378A TAI-SAW-TA0378A Datasheet
462Kb / 5P
   SAW Filter 184MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0377A TAI-SAW-TA0377A Datasheet
464Kb / 5P
   SAW Filter 169MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TB1052A TAI-SAW-TB1052A Datasheet
309Kb / 7P
   SAW Filter 307.2MHz 62MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1106A TAI-SAW-TB1106A Datasheet
100Kb / 7P
   SAW Filter 276.5MHz 40MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1166A TAI-SAW-TB1166A Datasheet
117Kb / 7P
   SAW Filter 46.3MHz 21MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1031A TAI-SAW-TB1031A Datasheet
297Kb / 7P
   SAW Filter 307.2MHz 41MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1069A TAI-SAW-TB1069A Datasheet
168Kb / 8P
   SAW Filter 534.5MHz 0.4MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com