データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TB1235A データシート(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TB1235A
部品情報  SAW Filter 120MHz 13.84MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1235A データシート(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TB1235A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1235A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1235A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1235A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1235A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1235A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1235A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
(3) Smith Chart:
D. MATCHING CIRCUIT:
L1=68nH L2=68nH C1=15pF C2=15pF


同様の部品番号 - TB1235A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TB1230AN TOSHIBA-TB1230AN Datasheet
4Mb / 88P
   VIDEO, CHROMA AND SYNCHRONIZING SIGNALS PROCESSING IC FOR PAL/NTSC SYSTEM COLOR TV
TB1231AN TOSHIBA-TB1231AN Datasheet
2Mb / 76P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1231CN TOSHIBA-TB1231CN Datasheet
3Mb / 77P
   PAL/NTSC 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1231N TOSHIBA-TB1231N Datasheet
1Mb / 76P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
1998-02-18
TB1238BN TOSHIBA-TB1238BN Datasheet
3Mb / 80P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
More results

同様の説明 - TB1235A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1190A TAI-SAW-TB1190A Datasheet
225Kb / 7P
   SAW Filter 70MHz 13.84MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB1192A TAI-SAW-TB1192A Datasheet
223Kb / 7P
   SAW Filter 260MHz 13.84MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB1214A TAI-SAW-TB1214A Datasheet
212Kb / 7P
   SAW Filter 120MHz 14.9MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB0887A TAI-SAW-TB0887A Datasheet
345Kb / 6P
   SAW Filter 55MHz 0.5MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB0479A TAI-SAW-TB0479A Datasheet
362Kb / 6P
   SAW Filter 96MHz 1.6MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB1046A TAI-SAW-TB1046A Datasheet
345Kb / 7P
   SAW Filter 304MHz 4MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB0184B TAI-SAW-TB0184B Datasheet
185Kb / 6P
   SAW Filter 70MHz 3.5MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB1154A TAI-SAW-TB1154A Datasheet
144Kb / 7P
   SAW Filter 148MHz 21.59MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB1188A TAI-SAW-TB1188A Datasheet
231Kb / 10P
   SAW Filter 241MHz 0.2MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
TB0885A TAI-SAW-TB0885A Datasheet
305Kb / 7P
   SAW Filter 77.5MHz 1MHz BW (SMD 13.3횞6.5 mm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com