データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TB1240A データシート(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TB1240A
部品情報  SAW Filter 260MHz 60MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1240A データシート(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TB1240A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1240A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1240A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1240A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1240A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1240A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1240A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
6
TST DCC
Release document
F. PCB FOOTPRINT:
G. PACKING:
1. REEL DIMENSION (Please refer to FR-75D10 for packing quantity)


同様の部品番号 - TB1240A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TB1240AN TOSHIBA-TB1240AN Datasheet
2Mb / 85P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD RPOCESSOR) IC
More results

同様の説明 - TB1240A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1270A TAI-SAW-TB1270A Datasheet
325Kb / 7P
   SAW Filter 176MHz 60MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1201A TAI-SAW-TB1201A Datasheet
208Kb / 7P
   SAW Filter 69.5MHz 6MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1279A TAI-SAW-TB1279A Datasheet
345Kb / 7P
   SAW Filter 205MHz 25MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1285A TAI-SAW-TB1285A Datasheet
323Kb / 8P
   SAW Filter 184.32MHz 25MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1290A TAI-SAW-TB1290A Datasheet
318Kb / 7P
   SAW Filter 332MHz 24MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1198A TAI-SAW-TB1198A Datasheet
172Kb / 7P
   SAW Filter 156.525MHz 25kHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1278A TAI-SAW-TB1278A Datasheet
345Kb / 7P
   SAW Filter 170MHz 25MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1263A TAI-SAW-TB1263A Datasheet
334Kb / 7P
   SAW Filter 112MHz 1.0MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1203A TAI-SAW-TB1203A Datasheet
210Kb / 7P
   SAW Filter 63.5MHz 6MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
TB1301A TAI-SAW-TB1301A Datasheet
356Kb / 7P
   SAW Filter 498MHz 1MHz BW (SMD 7.0횞5.0mm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com