データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


QM2502W データシート(Datasheet) 3 Page - uPI Group Inc.

部品番号. QM2502W
部品情報  Dual N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UPI [uPI Group Inc.]
ホームページ  http://www.ubiq-semi.com/
Logo 

   
 3 page
background image
3
QM2502W
Dual N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
10
20
30
40
50
1
2
3
4
5
VGS (V)
ID=5A
0
2
4
6
0
0.3
0.6
0.9
VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
TJ=150℃
TJ=25℃
0.2
0.6
1
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
TJ ,Junction Temperature (℃ )
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
TJ , Junction Temperature (℃)
Typical Characteristics
Fig.1 Typical Output Characteristics
Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source
Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
Fig.5 VGS(th) vs. TJ
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ




Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl