データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


QM3014D データシート(Datasheet) 3 Page - uPI Group Inc.

部品番号. QM3014D
部品情報  N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UPI [uPI Group Inc.]
ホームページ  http://www.ubiq-semi.com/
Logo 

   
 3 page
background image
3
QM3014D
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
0
20
40
60
80
100
120
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
VGS=10V
VGS=7V
VGS=5V
VGS=4.5V
VGS=3V
10
13
15
18
20
4
6
8
10
VGS (V)
ID=30A
0
2
4
6
8
10
12
0
0.3
0.6
0.9
1.2
VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
TJ=175℃
TJ=25℃
0
0.5
1
1.5
-50
25
100
175
TJ ,Junction Temperature ( ℃)
0.5
1.0
1.5
2.0
-50
25
100
175
TJ , Junction Temperature (℃)
Typical Characteristics
Fig.1 Typical Output Characteristics
Fig.2 On-Resistance vs. G-S Voltage
Fig.3 Forward Characteristics of Reverse
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
Fig.5 Normalized VGS(th) vs. TJ
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ




Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl