データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


QM3015D データシート(Datasheet) 4 Page - uPI Group Inc.

部品番号. QM3015D
部品情報  P-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  UPI [uPI Group Inc.]
ホームページ  http://www.ubiq-semi.com/
Logo 

   
 4 page
background image
4
QM3015D
P-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
10
100
1000
10000
1
5
9
13
17
21
25
-VDS , Drain to Source Voltage(V)
F=1.0MHz
Ciss
Coss
Crss
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
0.1
1
10
100
-VDS (V)
Tc=25
oC
Single Pulse
100ms
100us
1ms
10ms
DC
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
t , Pulse Width (s)
PDM
D = TON/T
TJpeak = TC + PDM x RθJC
TON
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
DUTY=0.5
SINGLE PULSE
Fig.8 Safe Operating Area
Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Fig.7 Capacitance
Fig.10 Switching Time Waveform
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform




Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl