データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XTHA-1FS0-QD データシート(PDF) 1 Page - Ralston Instruments.

部品番号 XTHA-1FS0-QD
部品情報  Stainless Steel
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RALSTON [Ralston Instruments.]
ホームページ  http://www.ralstoninst.com
Logo RALSTON - Ralston Instruments.

XTHA-1FS0-QD データシート(HTML) 1 Page - Ralston Instruments.

  XTHA-1FS0-QD_19 Datasheet HTML 1Page - Ralston Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Ralston Instruments Inc. | ralstoninst.com | Toll Free 800-347-6575 | Phone 440-564-1430 | Fax 440-564-1480
Part No.
XTHA-1FS0-QD
1/8" female NPT Quick-connect x male Quick-test XT, S.S.
Connect Quick-test XT hoses to a male NPT
pressure gauge. It allows one to connect a hose
to a pressure gauge, calibrate it and remove it
without a wrench or thread sealant.
XTHA-1FS0-QD
Specs/Attributes
Country of origin
USA
Dimensions A
0.00 In / 0.00 mm
Dimensions B
0.00 In / 0.00 mm
Has Check Valve
No
Materials
Stainless Steel
Max Pressure
15000 PSI / 1035 bar / 105 MPa
Max Temperature
400 °F / 205 °C
Min Temperature
-15 °F / -26 °C
Seal Materials
Teflon, Viton


同様の部品番号 - XTHA-1FS0-QD_19

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ralston Instruments.
XTHA-1FS0-QD RALSTON-XTHA-1FS0-QD Datasheet
783Kb / 1P
   1/8 female NPT Quick-connect x male Quick-test XT, S.S.
More results

同様の説明 - XTHA-1FS0-QD_19

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Japan Aviation Electron...
FI-X20CH-NPB-7000 JAE-FI-X20CH-NPB-7000 Datasheet
124Kb / 1P
   STAINLESS STEEL
logo
Ralston Instruments.
QTFT-3MS1 RALSTON-QTFT-3MS1_19 Datasheet
440Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-2FSA RALSTON-QTHA-2FSA_19 Datasheet
281Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-3MS0 RALSTON-QTHA-3MS0_19 Datasheet
464Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-EHS0 RALSTON-QTHA-EHS0 Datasheet
429Kb / 1P
   Stainless Steel
QTFT-2MS1 RALSTON-QTFT-2MS1_19 Datasheet
496Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-3FS1 RALSTON-QTHA-3FS1_19 Datasheet
475Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-3FS0 RALSTON-QTHA-3FS0_19 Datasheet
475Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-2MS0-RS RALSTON-QTHA-2MS0-RS_19 Datasheet
281Kb / 1P
   Stainless Steel
QTHA-2FS0-RG-QD RALSTON-QTHA-2FS0-RG-QD_19 Datasheet
264Kb / 1P
   Stainless Steel
XTHA-2MS0 RALSTON-XTHA-2MS0_19 Datasheet
484Kb / 1P
   Stainless Steel
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com