データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF9N25C データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF9N25C
部品情報  250V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF9N25C データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FQPF9N25C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQPF9N25C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Rev. A, March 2004
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
EAS =L IAS2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS2
----
2
1
EAS =L IAS2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
LL
I D
I D
t
p


同様の部品番号 - FQPF9N25C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF9N25C ISC-FQPF9N25C Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQPF9N25C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com