データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SEMIX141KT16S データシート(PDF) 3 Page - Semikron International

部品番号 SEMIX141KT16S
部品情報  Rectifier Thyristor Module
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMIKRON [Semikron International]
ホームページ  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SEMIX141KT16S データシート(HTML) 3 Page - Semikron International

  SEMIX141KT16S_15 Datasheet HTML 1Page - Semikron International SEMIX141KT16S_15 Datasheet HTML 2Page - Semikron International SEMIX141KT16S_15 Datasheet HTML 3Page - Semikron International SEMIX141KT16S_15 Datasheet HTML 4Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SEMiX141KT16s
© by SEMIKRON
Rev. 3.0 – 13.08.2015
3
Fig. 4L: Power dissipation of three modules vs. direct
current
Fig. 4R: Power dissipation of three modules vs. case
temperature
Fig. 5: Recovered charge vs. current decrease
Fig. 6: Transient thermal impedance vs. time
Fig. 7: On-state characteristics
Fig. 8: Surge overload current vs. time


同様の部品番号 - SEMIX141KT16S_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semikron International
SEMIX141KT16S SEMIKRON-SEMIX141KT16S_10 Datasheet
316Kb / 4P
   Rectifier Thyristor Module
More results

同様の説明 - SEMIX141KT16S_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semikron International
SEMIX141KT16S SEMIKRON-SEMIX141KT16S_10 Datasheet
316Kb / 4P
   Rectifier Thyristor Module
SEMIX302KT16S SEMIKRON-SEMIX302KT16S Datasheet
320Kb / 4P
   Rectifier Thyristor Module
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMTT-500I SEMPO-SMTT-500I Datasheet
353Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTT-300 SEMPO-SMTT-300 Datasheet
46Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTT-250H SEMPO-SMTT-250H Datasheet
105Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTT-90I SEMPO-SMTT-90I Datasheet
51Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTT-90H SEMPO-SMTT-90H Datasheet
43Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTT-70I SEMPO-SMTT-70I Datasheet
51Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTT-50I SEMPO-SMTT-50I Datasheet
51Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
SMTD-800I SEMPO-SMTD-800I Datasheet
81Kb / 1P
   THYRISTOR-THYRISTOR MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com