データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM195WD1 データシート(PDF) 3 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

部品番号 LM195WD1
部品情報  19.5 HD TFT LCD
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
ホームページ  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LM195WD1 データシート(HTML) 3 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LM195WD1 Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LM195WD1 Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 31 page
background image
Product Specification
LM195WD1
Liquid Crystal Display
Ver. 0.2
Feb. 04, 2013
3 / 31
Record of revisions
Revision
No
Revision
Date
Page
Description
0.0
Sep. 03. 2012
-
First Draft (Preliminary)
0.1
Dec. 12. 2012
4,6
Update Power consumption, Electrical specification
26,27
Update Front & Rear Drawing
0.2
Feb. 04. 2013
7
Update LED Array electrical characteristics
19
Update color coordinates
22,23
Add gamma specification
28
Update safety & Environment specification


同様の部品番号 - LM195WD1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM195 NSC-LM195 Datasheet
421Kb / 13P
   Ultra Reliable Power Transistors
LM195 NSC-LM195 Datasheet
230Kb / 11P
   Ultra Reliable Power Transistors
logo
Texas Instruments
LM195 TI1-LM195 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   Ultra Reliable Power Transistors
logo
National Semiconductor ...
LM1950 NSC-LM1950 Datasheet
168Kb / 6P
   750 mA High Side Switch
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM19501 TOPWAY-LM19501 Datasheet
688Kb / 11P
   LCD Module User Manual
More results

同様の説明 - LM195WD1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LP156WH3-TLA2 LG-LP156WH3-TLA2 Datasheet
945Kb / 26P
   15.6 HD TFT LCD
LM185WH2 LG-LM185WH2 Datasheet
570Kb / 31P
   18.5inch HD TFT LCD
LP140WH4 LG-LP140WH4 Datasheet
1Mb / 32P
   14.0 HD TFT LCD
LP173WD1 LG-LP173WD1 Datasheet
1Mb / 30P
   17.3??HD TFT LCD
LM200WD3 LG-LM200WD3 Datasheet
754Kb / 32P
   20.0 HD TFT LCD
LP140WH2 LG-LP140WH2 Datasheet
676Kb / 23P
   14.0??HD TFT LCD
LP140WF1 LG-LP140WF1 Datasheet
1Mb / 31P
   14.0??Full HD TFT LCD
LP156WF4-SLB5 LG-LP156WF4-SLB5 Datasheet
607Kb / 30P
   15.6??Full HD TFT LCD
LP140WH1 LG-LP140WH1 Datasheet
855Kb / 34P
   14.0?쓂 HD TFT LCD
LP140WD2 LG-LP140WD2 Datasheet
917Kb / 28P
   14.0?쓂 HD TFT LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com