データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

I2001-6IMN1722B データシート(PDF) 1 Page - ILLUMINANT CO., LTD

部品番号 I2001-6IMN1722B
部品情報  PRODUCT SPECIFICATION FOR LCM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ILLUMINANT [ILLUMINANT CO., LTD]
ホームページ  http://www.illumin.com.tw
Logo ILLUMINANT - ILLUMINANT CO., LTD

I2001-6IMN1722B データシート(HTML) 1 Page - ILLUMINANT CO., LTD

  I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 1Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 2Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 3Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 4Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 5Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 6Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 7Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 8Page - ILLUMINANT CO., LTD I2001-6IMN1722B Datasheet HTML 9Page - ILLUMINANT CO., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION FOR LCM
CUSTOMER:
MODEL NO:
I2001-6IMN1722B
ACCEPTED BY:
APPROVED BY:
CHECKED BY:
ORGANIZED BY:
▓Approval for Specifications Only
□Approval for Specifications and Sample
Note: 1. Version of Specifications : 1
2. Others: Rohs Compliment
I
I
IL
L
LL
L
LU
U
UM
M
MI
I
IN
N
NA
A
AN
N
NT
T
T
Vicky
Vicky
Vicky
Vicky
2009.01.07
llll
ong
ong
ong
ong
2009.01.07
Vicky
Vicky
Vicky
Vicky
2009.01.07
TAIWAN
1F, #15, LANE 75, MIN CHUAN E. RD., SEC 3, TAIPEI, TAIWAN.
Tel +886-2-25175115
Fax +886-2-25175099
CHINA
5F DONGWU COMMERICAL BLDG., LANSHAN RD., NORTH DISTRICT, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, SHENZHEN, PRC.
TEL + 86-755-86154466
FAX +86-755-86154366
KOREA
RM 1201, IT MIRAE TOWER, 60-21, GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-801, KOREA
TEL + 82-2-2027-5391~2
FAX +82-2-2027-5393


同様の部品番号 - I2001-6IMN1722B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
MicroPower Direct, LLC
I2001RU MPD-I2001RU Datasheet
287Kb / 2P
   I2000RU SERIES
I2001RW MPD-I2001RW Datasheet
230Kb / 2P
   Ultra-Miniature 20W Wide 2:1 Input Range DC/DC Converters
More results

同様の説明 - I2001-6IMN1722B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ILLUMINANT CO., LTD
I2420-6OMN4823A ILLUMINANT-I2420-6OMN4823A Datasheet
751Kb / 28P
   PRODUCT SPECIFICATION FOR LCM
I4001-6XXT4827A ILLUMINANT-I4001-6XXT4827A Datasheet
873Kb / 12P
   PRODUCT SPECIFICATION FOR LCM
I1809-6IMN1216A ILLUMINANT-I1809-6IMN1216A Datasheet
376Kb / 13P
   PRODUCT SPECIFICATION FOR TFT LCM
I2417-7IMT2432A ILLUMINANT-I2417-7IMT2432A Datasheet
398Kb / 12P
   PRODUCT SPECIFICATION FOR TFT LCM
I3002-7IXN2440A ILLUMINANT-I3002-7IXN2440A Datasheet
470Kb / 20P
   PRODUCT SPECIFICATIO FOR LCM
I4303-6HMT4827A ILLUMINANT-I4303-6HMT4827A Datasheet
390Kb / 18P
   PRODUCT SPECIFICATIO FOR TFT LCM
I5002-6HPT4827A ILLUMINANT-I5002-6HPT4827A Datasheet
600Kb / 23P
   PRODUCT SPECIFICATIO FOR TFT LCM
I2810-7IMT2432A ILLUMINANT-I2810-7IMT2432A Datasheet
450Kb / 21P
   PRODUCT SPECIFICATIO FOR TFT LCM
I3504-6HMT3224B ILLUMINANT-I3504-6HMT3224B Datasheet
509Kb / 18P
   PRODUCT SPECIFICATIO FOR TFT LCM
logo
Varitronix internationa...
COG-T350MHQ-03 VARITRONIX-COG-T350MHQ-03 Datasheet
171Kb / 1P
   LCM Module Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com