データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WS7808QD データシート(PDF) 14 Page - Will Semiconductor Ltd.

部品番号 WS7808QD
部品情報  0.1GHz ??3GHz DP8T Diversity Receive Antenna Switch
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
ホームページ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WS7808QD データシート(HTML) 14 Page - Will Semiconductor Ltd.

Back Button WS7808QD Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 9Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 10Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 11Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 12Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 13Page - Will Semiconductor Ltd. WS7808QD Datasheet HTML 14Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 14 page
background image
WS7808QD
Will Semiconductor Ltd.
14
Oct. 2017_V1.0
Tape and Reel Dimensions
Reel Dimensions
Tape Dimensions
Quadrant Assignments For PIN1 Orientation In Tape
RD
Reel Dimension
W
Overall width of the carrier tape
1
P1
Pitch between successive cavity centers
Pin1
Pin1 Quadrant
User Direction of Feed
Reel Dimensions
P1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
7inch
13inch
2mm
4mm
8mm
Q1
Q2
Q3
Q4
8mm
12mm
16mm


同様の部品番号 - WS7808QD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Will Semiconductor Ltd.
WS7808Q WILLSEMI-WS7808Q Datasheet
1Mb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP8T Antenna Switch
WS7808Q-14/TR WILLSEMI-WS7808Q-14/TR Datasheet
1Mb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP8T Antenna Switch
WS7808QC WILLSEMI-WS7808QC Datasheet
307Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP8T Antenna Switch
WS7808QC-14/TR WILLSEMI-WS7808QC-14/TR Datasheet
307Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP8T Antenna Switch
WS7808QM WILLSEMI-WS7808QM Datasheet
565Kb / 12P
   0.1GHz??GHz SP8TDiversityAntenna Switch with MIPI RFFE Interface
More results

同様の説明 - WS7808QD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Will Semiconductor Ltd.
WS7810QD WILLSEMI-WS7810QD Datasheet
1Mb / 14P
   0.1GHz ??3GHz DP10T Diversity Receive Antenna Switch
WS7812QD WILLSEMI-WS7812QD Datasheet
1Mb / 14P
   0.1GHz ??3GHz DP12T Diversity Receive Antenna Switch
WS7802DF WILLSEMI-WS7802DF Datasheet
617Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SPDT Antenna Switch
WS7804Q WILLSEMI-WS7804Q Datasheet
1Mb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP4T Antenna Switch
WS7803QD WILLSEMI-WS7803QD Datasheet
799Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP3T Antenna Switch
WS7806QC WILLSEMI-WS7806QC Datasheet
304Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP6T Antenna Switch
WS7802DE WILLSEMI-WS7802DE Datasheet
584Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SPDT Antenna Switch
WS7808QC WILLSEMI-WS7808QC Datasheet
307Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP8T Antenna Switch
WS7803F WILLSEMI-WS7803F Datasheet
957Kb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP3T Antenna Switch
WS7806Q WILLSEMI-WS7806Q Datasheet
1Mb / 6P
   0.1GHz ??3GHz SP6T Antenna Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com