データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS74116ATP-8 データシート(PDF) 2 Page - GSI Technology

部品番号 GS74116ATP-8
部品情報  256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS74116ATP-8 データシート(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS74116ATP-8 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS74116ATP-8 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
Rev: 1.03 10/2002
2/14
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS74116ATP/J/X
Top View
TSOP-II 256K x 16 Pin Configuration (Package TP)
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A4
A3
A2
A1
A0
CE
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
VDD
VSS
DQ5
DQ6
DQ7
DQ8
WE
A15
A14
A13
A5
A6
A7
OE
UB
LB
DQ16
DQ15
DQ14
DQ13
VSS
VDD
DQ12
DQ11
DQ10
DQ9
NC
A8
A9
A10
Top view
21
22
24
23
A12
A11
44 pin
TSOP II
A17
A16
Memory Array
Row
Decoder
Column
Decoder
Address
Input
Buffer
Control
I/O Buffer
A0
CE
WE
OE
DQ1
A17
Block Diagram
DQ16
UB _____
LB _____


同様の部品番号 - GS74116ATP-8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS74116AGP-10 GSI-GS74116AGP-10 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10 GSI-GS74116AGP-10 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10 GSI-GS74116AGP-10 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10I GSI-GS74116AGP-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10I GSI-GS74116AGP-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
More results

同様の説明 - GS74116ATP-8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS74116TP GSI-GS74116TP Datasheet
137Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74117AX GSI-GS74117AX Datasheet
348Kb / 12P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12I GSI-GS74116AGP-12I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12 GSI-GS74116AGP-12 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGX-10I GSI-GS74116AGX-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104TP GSI-GS74104TP Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L163WC2A NANOAMP-N04L163WC2A Datasheet
265Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
logo
GSI Technology
GS74104ATP GSI-GS74104ATP Datasheet
489Kb / 11P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108ATP GSI-GS74108ATP Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS74108TP-10 ETC-GS74108TP-10 Datasheet
241Kb / 12P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com