データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FP-14DN データシート(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 FP-14DN
部品情報  Hex Schmitt-trigger Inverters
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

FP-14DN データシート(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  FP-14DN Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor FP-14DN Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
FP-14DA
Conforms
0.23 g
Unit: mm
*Dimension including the plating thickness
Base material dimension
*0.42
± 0.08
0.70
± 0.20
0.12
0.15
0
° – 8°
M
10.06
1.42 Max
14
8
1
7
10.5 Max
+ 0.20
– 0.30
7.80
1.15
1.27
0.40
± 0.06


同様の部品番号 - FP-14DN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fujitsu Component Limit...
FP-1000 FUJITSU-FP-1000 Datasheet
1Mb / 7P
   FUJITSU THERMAL PRINTER
logo
Finisar Corporation.
FP-1310-10LRM-LCA FINISAR-FP-1310-10LRM-LCA Datasheet
360Kb / 8P
   1310nm SC TOSA with FP laser
FP-1310-10LRM-SCA FINISAR-FP-1310-10LRM-SCA Datasheet
360Kb / 8P
   1310nm SC TOSA with FP laser
FP-1310-4I-LCB FINISAR-FP-1310-4I-LCB Datasheet
557Kb / 7P
   1310nm FABRY-PEROT (FP) LASER DIODE, LC TOSA
FP-1310-4I-LCC FINISAR-FP-1310-4I-LCC Datasheet
557Kb / 7P
   1310nm FABRY-PEROT (FP) LASER DIODE, LC TOSA
More results

同様の説明 - FP-14DN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN54LV14A TI-SN54LV14A Datasheet
647Kb / 16P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LVC14 HITACHI-HD74LVC14 Datasheet
36Kb / 8P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Renesas Technology Corp
HD74LVC14 RENESAS-HD74LVC14 Datasheet
193Kb / 6P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
logo
Texas Instruments
SN54HC14 TI-SN54HC14 Datasheet
77Kb / 15P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Unisonic Technologies
U74AHC14 UTC-U74AHC14_15 Datasheet
182Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Texas Instruments
SN54LV14 TI-SN54LV14 Datasheet
117Kb / 6P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN54HCT14 TI-SN54HCT14_08 Datasheet
686Kb / 19P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
SN54HCT14 TI-SN54HCT14_07 Datasheet
562Kb / 20P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Unisonic Technologies
U74LVC14A UTC-U74LVC14A Datasheet
170Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC14B RENESAS-RD74LVC14B Datasheet
64Kb / 7P
   Hex Schmitt-trigger Inverters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com