データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CFAF320480C5-035T-TS データシート(PDF) 4 Page - Crystalfontz America, Inc.

部品番号 CFAF320480C5-035T-TS
部品情報  TFT DISPLAY MODULE
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CRYSTAIFONTZ [Crystalfontz America, Inc.]
ホームページ  https://www.crystalfontz.com/
Logo CRYSTAIFONTZ - Crystalfontz America, Inc.

CFAF320480C5-035T-TS データシート(HTML) 4 Page - Crystalfontz America, Inc.

  CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 1Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 2Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 3Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 4Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 5Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 6Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 7Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 8Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF320480C5-035T-TS Datasheet HTML 9Page - Crystalfontz America, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Crystalfontz
CFAF320480C5-035T-TS TFT Display Module
www.crystalfontz.com
Datasheet Release Date 2017-07-31
Page | 4
2. Module Description
This is a 3.5-inch diagonal full color TFT graphic display module with a 4-wire analog touch screen
and a white LED backlight. This display requires only a single source 3.3v for both power supply and
logic. This display has a built-in Himax HX8357-B controller.
Please see Himax HX8357-B LCD Controller Datasheet for further reference.
3. Features
320*480 Dot Matrix
Built-in Controller: HX8357-B (or equivalent)
+3V Power Supply
Viewing Direction: 6 o’clock
1/16 Duty
Operating Temperature: -20°C to +70°C
Interface: 6800, 8080, 3 or 4-Wire SPI, DOTCLK RGB
4. Mechanical Data
Item
Specification
(mm)
Specification
(inch, reference)
Overall Module Dimension
with FPC Unfolded
55.50 (W) x 127.55 (H) x 3.75 (D)
2.185 (W) x 5.022 (H) x 0.148 (D)
Overall Module Dimension
with FPC Folded
55.50 (W) x 84.96 (H) x 3.75 (D)
2.185 (W) x 3.345 (H) x 0.148 (D)
Viewing Area
52.96 (W) x 75.44 (H)
2.085 (W) x 2.970 (H)
Active Area
48.96 (W) x 73.44 (H)
1.928 (W) x 2.891 (H)
Pixel Pitch
0.051 (W) x 0.051 (H)
0.002 (W) x 0.002 (H)
FFC Bend Radius
>R.95 mm
-
Weight (Typical)
28 grams
0.98 ounces
NOTE: The display module’s 50-pin FFC mates with standard 0.5mm ZIF connectors such as HFJ150CT-ND
and HFK150CT-ND available from Digi-Key.


同様の部品番号 - CFAF320480C5-035T-TS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Crystalfontz America, I...
CFAF320480C4-035T CRYSTAIFONTZ-CFAF320480C4-035T Datasheet
637Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
More results

同様の説明 - CFAF320480C5-035T-TS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Crystalfontz America, I...
CFAF240320D-032T CRYSTAIFONTZ-CFAF240320D-032T Datasheet
625Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240320K1-024T-RT CRYSTAIFONTZ-CFAF240320K1-024T-RT Datasheet
510Kb / 13P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240400A0-030T CRYSTAIFONTZ-CFAF240400A0-030T Datasheet
2Mb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240400B0-030T CRYSTAIFONTZ-CFAF240400B0-030T Datasheet
1Mb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF480272C2-043T-TS CRYSTAIFONTZ-CFAF480272C2-043T-TS Datasheet
719Kb / 15P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF320480C4-035T CRYSTAIFONTZ-CFAF320480C4-035T Datasheet
637Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF320240F-035T-TS CRYSTAIFONTZ-CFAF320240F-035T-TS Datasheet
1Mb / 17P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF176220U-020T CRYSTAIFONTZ-CFAF176220U-020T Datasheet
354Kb / 13P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240320E-022T CRYSTAIFONTZ-CFAF240320E-022T Datasheet
289Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF480128A0-039TN CRYSTAIFONTZ-CFAF480128A0-039TN Datasheet
1Mb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com