データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5212E データシート(PDF) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

部品番号 SM5212E
部品情報  SM5212E is a RF remote control encoder paired with SM5212D
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
ホームページ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SM5212E データシート(HTML) 8 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SM5212E Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5212E Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
ORDERING INFORMATION
Part NO.
Package
SM5212E
18Pin DIP
Page 8
SM5212 XX
Product No.
Logo
V1.0
E:DIP TYPE
E-S:SO Package
Part NO.
Package
SM5212E-S
20Pin SOP
SM5212E
212 RF ENCODER
SAMHOP Microelectronics Corp.
三合微科股份有限公司
Date Code
Serial Number
ESD Protection Mark
xxx xx


同様の部品番号 - SM5212E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SamHop Microelectronics...
SM5212D SAMHOP-SM5212D Datasheet
40Kb / 8P
   SM5212D is a remote control decoder paired with SM5212E utilizing CMOS Technology.
SM5212D-S SAMHOP-SM5212D-S Datasheet
40Kb / 8P
   SM5212D is a remote control decoder paired with SM5212E utilizing CMOS Technology.
More results

同様の説明 - SM5212E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SamHop Microelectronics...
SM5212D SAMHOP-SM5212D Datasheet
40Kb / 8P
   SM5212D is a remote control decoder paired with SM5212E utilizing CMOS Technology.
SM5162 SAMHOP-SM5162 Datasheet
60Kb / 12P
   RF remote control encoder paired with SM5172.
logo
Silvan Chip Electronics...
SC2260R4 SILVAN-SC2260R4 Datasheet
109Kb / 2P
   remote control encoder paired
SC2262 SILVAN-SC2262 Datasheet
228Kb / 3P
   remote control encoder paired
logo
Silan Microelectronics ...
SC5272 SILAN-SC5272 Datasheet
795Kb / 12P
   REMOTE CONTROL DECODER PAIRED
SC5262 SILAN-SC5262 Datasheet
168Kb / 10P
   REMOTE CONTROL ENCODER
logo
Princeton Technology Co...
PT2260 PTC-PT2260 Datasheet
118Kb / 2P
   REMOTE CONTROL ENCODER?
PT2261A PTC-PT2261A Datasheet
149Kb / 5P
   Remote Control Encoder?
PT2262 PTC-PT2262 Datasheet
355Kb / 7P
   Remote Control Encoder
PT2265 PTC-PT2265 Datasheet
163Kb / 3P
   Remote Control Encoder?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com