データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMCV6150 データシート(PDF) 1 Page - celduc-relais

部品番号 SMCV6150
部品情報  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CELDUC [celduc-relais]
ホームページ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SMCV6150 データシート(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SMCV6150 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 8Page - celduc-relais SMCV6150 Datasheet HTML 9Page - celduc-relais Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6150/A/30/08/13
Page 1/16
Relais statiques
pour commande moteur
Proud to serve you
Caractéristiques sujettes à modification sans préavis
DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS
ASYNCHRONES TRIPHASES
Le SMCV de celduc relaispeut être employé partout où l’utilisation d’un variateur de
vitesse n’est pas requise (pompes, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs, …).
Sa structure à six thyristors fonctionnant comme un gradateur sur l’ensemble des arches
de tension du réseau, lui permet de réduire le courant des moteurs asynchrones pendant la phase de
démarrage. Cette réduction du courant d’appel du moteur permet d’optimiser le réseau électrique
ainsi que ses protections et évite l’apparition de fluctuation de tension générant des variations
de luminosité de l’éclairage appelées « flicker ».
Construit pour rendre facilement conforme l’équipement de l’utilisateur aux différentes
directives européennes, il s’intègre facilement dans l’application existante sans modification
du câblage. Ainsi, le SMCV peut se mettre en lieu et place d’un démarreur étoile-triangle sans
changer le couplage du moteur ! Dans un projet de machine comprenant un moteur asynchrone, sa
simplicité de mise en œuvre lui permet de s’intégrer dans un schéma comme un contacteur standard.
De plus, cette faculté à pouvoir être connecté en série avec les enroulements d’un moteur couplé en
triangle lui permet de piloter des puissances 1,73 fois supérieures à un couplage étoile.
Le SMCV dispose également de fonctions de diagnostic et d’auto-test qui peuvent
renseigner l’équipe chargée de la maintenance de la machine et ainsi réduire les coûts et délais
d’arrêt de la production.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Puissance max. moteur @40°C
IAC53a @40°C
Tension
entre
phases
Fréquence
réseau
Entrée
Com-
mande
Sorties
status
Isolements
E/S/Semelle
Tempé-
rature de
fonction-
nement
Etoile (Y)
Triangle (D)
Avec dissipateur
400VAC 230VAC 400VAC 230VAC Max. EN60947-4-2
15kW
8,6kW
26kW
15kW
30A
22,5A
200 à
480VAC
40 à 65Hz
10 à
24VDC
24V / 1A
AC/DC
4kV
-40 à +100°C
APPORT DU PRODUIT DANS LA COMMANDE MOTEUR
CABLAGES TYPES
DEMARRAGE DIRECT
ETOILE (Y)
TRIANGLE (D)
Stress des parties
mécaniques:
- Bruit
- Coûts de maintenance
Circulation de
courants intenses:
- Surdimensionnement
des protections et du
moteur
- Risques de flicker
DEMARRAGE EN DOUCEUR AVEC SMCV
Démarrage en douceur:
- Réduction notable du
bruit
- Réduction des coûts de
maintenance
Réduction importante
des courants de
démarrage:
- Optimisation des
protections et du moteur
- Plus de problème
d'harmonique ou de flicker
Démarreur
progressif pour
moteurs
asynchrones
200 - 480VAC
->15kW (Y)
->26kW (D)
SMCV6150


同様の部品番号 - SMCV6150

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
SMCV6110 CELDUC-SMCV6110 Datasheet
751Kb / 16P
   DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
More results

同様の説明 - SMCV6150

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
SMCV6080 CELDUC-SMCV6080 Datasheet
714Kb / 16P
   DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
SMCV6110 CELDUC-SMCV6110 Datasheet
751Kb / 16P
   DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
logo
Hammond Manufacturing L...
RSLIDE HAMMOND-RSLIDE Datasheet
56Kb / 1P
   Glissieres pour equipement, pour montage sur quatre montants
EPA HAMMOND-EPA Datasheet
45Kb / 1P
   Adaptateur pour cadenas
IPCPS HAMMOND-IPCPS Datasheet
77Kb / 1P
   Etageres pour armoires
RSUS HAMMOND-RSUS Datasheet
56Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
RSKS HAMMOND-RSKS Datasheet
64Kb / 2P
   Tiroir pivotant pour clavier, pour montage sur quatre montants
RASC HAMMOND-RASC Datasheet
72Kb / 1P
   Tablette pour chassis fixe, pour montage sur quatre montants
S2CCP HAMMOND-S2CCP Datasheet
70Kb / 1P
   Panneau pour miniconsole
EJPA HAMMOND-EJPA Datasheet
46Kb / 1P
   Adaptateur pour cadenas
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com