データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SO400200 データシート(PDF) 5 Page - celduc-relais

部品番号 SO400200
部品情報  Phase angle soft starter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CELDUC [celduc-relais]
ホームページ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SO400200 データシート(HTML) 5 Page - celduc-relais

  SO400200 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
page 5 / 5F/GB
S/MON/SO400200/B/19/05/2010
okpac
®
Montage /Mounting:
−>
Les relais statiques de la gamme okpac® doivent être montés sur dissipateur thermique.
Une gamme étendue de dissipateurs est disponible.
Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.
okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.
−>
Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par celduc® .Une
version autocollante précollée sur le relais est aussi disponible: nous consulter / For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease
or thermal pad with high thermal conductibility specified by celduc®. An adhesive model mounted bycelduc® on the SSR is also
available: please contact us.
Thermal pad :
5TH21000
WF151200
(2-2,5 K/W)
WF108110
( 1,1 K/W)
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celducâ
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53
90 19


同様の部品番号 - SO400200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
SO400300 CELDUC-SO400300 Datasheet
326Kb / 5P
   Phase angle soft starter
More results

同様の説明 - SO400200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
SO400300 CELDUC-SO400300 Datasheet
326Kb / 5P
   Phase angle soft starter
SYMC0001 CELDUC-SYMC0001 Datasheet
747Kb / 7P
   Single phase motor soft starter
SYMC0000 CELDUC-SYMC0000 Datasheet
1Mb / 7P
   Single phase motor soft starter
logo
Semikron International
SK25UH SEMIKRON-SK25UH Datasheet
408Kb / 3P
   Half controlled 3-phase soft starter module
logo
Infineon Technologies A...
STT1900N18P55 INFINEON-STT1900N18P55 Datasheet
890Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
STT1400N18P55 INFINEON-STT1400N18P55 Datasheet
890Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
STT800N18P55 INFINEON-STT800N18P55 Datasheet
905Kb / 9P
   Soft starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
STT2200N18P55 INFINEON-STT2200N18P55 Datasheet
925Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
logo
Schneider Electric
ATS22D62S6U SCHNEIDER-ATS22D62S6U Datasheet
272Kb / 10P
   soft starter-ATS22-control110V-power
Aug 9, 2019
ATS22C25Q SCHNEIDER-ATS22C25Q Datasheet
231Kb / 10P
   soft starter-ATS22-control 220V-power
Aug 9, 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com