データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SO400200 データシート(PDF) 3 Page - celduc-relais

部品番号 SO400200
部品情報  Phase angle soft starter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CELDUC [celduc-relais]
ホームページ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SO400200 データシート(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SO400200 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SO400200 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
page 3 / 5F/GB
S/MON/SO400200/B/19/05/2010
okpac
®
12K/W correspond à un relais sans dis-
sipateur monté dans l'air / 12K/W cor-
responds to a relay without heatsink .
6K/W correspond à un relais monté sur
un adaptateur DIN celduc type
1LD12020
6K/W corresponds to a relay mounted
on a DIN rail adaptator like celduc
1LD12020
Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice
−>
Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction
with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong
function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).
1 -Itsm non répétitif
sans tension réappliquée est donné pour la détermina-
tion des protections.
1 - No repetitive Itsm is given without voltagereapplied . This curve is used
to define theprotection (fuses).
2 -Itsm répétitif
est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70°C).
Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie
du relais.
2 - Repetitive Itsm is given for inrush current with initial Tj = 70°C. In nor-
mal operation , this curve musn't be exceeded. Be careful, the repetition of the
surge current decreases the life expectancy of the SSR.
−>
Attention
! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés
associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans
l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).
8V<Ve<30V: Marche démarreur progressif
8V<Ve<30V: Softstarter switch on
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celducâ
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-
relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53
90 19


同様の部品番号 - SO400200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
SO400300 CELDUC-SO400300 Datasheet
326Kb / 5P
   Phase angle soft starter
More results

同様の説明 - SO400200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
celduc-relais
SO400300 CELDUC-SO400300 Datasheet
326Kb / 5P
   Phase angle soft starter
SYMC0001 CELDUC-SYMC0001 Datasheet
747Kb / 7P
   Single phase motor soft starter
SYMC0000 CELDUC-SYMC0000 Datasheet
1Mb / 7P
   Single phase motor soft starter
logo
Semikron International
SK25UH SEMIKRON-SK25UH Datasheet
408Kb / 3P
   Half controlled 3-phase soft starter module
logo
Infineon Technologies A...
STT1900N18P55 INFINEON-STT1900N18P55 Datasheet
890Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
STT1400N18P55 INFINEON-STT1400N18P55 Datasheet
890Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
STT800N18P55 INFINEON-STT800N18P55 Datasheet
905Kb / 9P
   Soft starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
STT2200N18P55 INFINEON-STT2200N18P55 Datasheet
925Kb / 9P
   Soft Starter Module
2020-04-01 Revision: 3.1
logo
Schneider Electric
ATS22D62S6U SCHNEIDER-ATS22D62S6U Datasheet
272Kb / 10P
   soft starter-ATS22-control110V-power
Aug 9, 2019
ATS22C25Q SCHNEIDER-ATS22C25Q Datasheet
231Kb / 10P
   soft starter-ATS22-control 220V-power
Aug 9, 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com