データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10109 データシート(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10109
部品情報  Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10109 データシート(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10109 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10109 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10109 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10109 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10109 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
3–35
REV 5
© Motorola, Inc. 1996
3/93
Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
The MC10109 is a dual 4–5 input OR/NOR gate.
PD = 30 mW typ/gate (No Load)
tpd = 2.0 ns typ
tr, tf = 2.0 ns typ (20%–80%)
LOGIC DIAGRAM
VCC1 = PIN 1
VCC2 = PIN 16
VEE = PIN 8
6
5
3
2
4
7
12
10
14
15
9
13
11
MC10109
DIP
PIN ASSIGNMENT
VCC1
AOUT
AOUT
AIN
AIN
AIN
AIN
VEE
VCC2
BOUT
BOUT
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Pin assignment is for Dual–in–Line Package.
For PLCC pin assignment, see the Pin Conversion
Tables on page 6–11 of the Motorola MECL Data
Book (DL122/D).
L SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 620–10
P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 648–08
FN SUFFIX
PLCC
CASE 775–02


同様の部品番号 - MC10109

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10109 ONSEMI-MC10109 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10109FN ONSEMI-MC10109FN Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10109L ONSEMI-MC10109L Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10109P ONSEMI-MC10109P Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10109 ONSEMI-MC10109_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
More results

同様の説明 - MC10109

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H209 ONSEMI-MC10H209 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 4-5- Input OR/NOR Gate
1996 REV 5
logo
Fairchild Semiconductor
11C01 FAIRCHILD-11C01 Datasheet
119Kb / 3P
   Dual 5-4 Input OR/NOR Gate
logo
Motorola, Inc
MC1688 MOTOROLA-MC1688 Datasheet
500Kb / 7P
   DUAL 4-5-INPUT OR/NOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC10109 ONSEMI-MC10109_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H109 ONSEMI-MC10H109 Datasheet
94Kb / 3P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
REV 5
logo
Micrel Semiconductor
SY100S301 MICREL-SY100S301 Datasheet
96Kb / 5P
   TRIPLE 5-INPUT OR/NOR GATE
SY100S301 MICREL-SY100S301_07 Datasheet
78Kb / 5P
   TRIPLE 5-INPUT OR/NOR GATE
logo
NXP Semiconductors
74F260 PHILIPS-74F260 Datasheet
68Kb / 8P
   Dual 5-input NOR gate
1988 Nov 29
logo
Motorola, Inc
SN54LS260 MOTOROLA-SN54LS260 Datasheet
119Kb / 4P
   DUAL 5-INPUT NOR GATE
logo
National Semiconductor ...
DM54LS260 NSC-DM54LS260 Datasheet
124Kb / 6P
   Dual 5-Input NOR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com