データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10171P データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10171P
部品情報  Dual Binary to 1-4 Decoder(Low)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10171P データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10171P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10171P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10171P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10171P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10171P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MC10171
MOTOROLA
MECL Data
DL122 — Rev 6
3–108
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Pi
Test Limits
Pin
Under
–30
°C
+25
°C
+85
°C
Characteristic
Symbol
Under
Test
Min
Max
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
Power Supply Drain Current
IE
8
85
65
77
85
mAdc
Input Current
IinH
14
350
220
220
µAdc
IinL
14
0.5
0.5
0.3
µAdc
Output Voltage
Logic 1
VOH
6
13
–1.060
–1.060
–0.890
–0.890
–0.960
–0.960
–0.810
–0.810
–0.890
–0.890
–0.700
–0.700
Vdc
Output Voltage
Logic 0
VOL
13
–1.890
–1.675
–1.850
–1.650
–1.825
–1.615
Vdc
Threshold Voltage
Logic 1
VOHA
6
13
–1.080
–1.080
–0.980
–0.980
–0.910
–0.910
Vdc
Threshold Voltage
Logic 0
VOLA
6
13
–1.655
–1.655
–1.630
–1.630
–1.595
–1.595
Vdc
Switching Times
(50
Ω Load)
ns
Propagation Delay
t7+6+
t7–6–
t7+13+
t7–13–
6
6
13
13
1.5
1.5
1.5
1.5
6.2
6.2
6.2
6.2
1.5
1.5
1.5
1.5
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
1.5
1.5
1.5
1.5
6.4
6.4
6.4
6.4
Rise Time
(20 to 80%)
t6+
t13+
6
13
1.0
1.0
3.3
3.3
1.1
1.1
2.0
2.0
3.3
3.3
1.1
1.1
3.4
3.4
Fall Time
(20 to 80%)
t6–
t13–
6
13
1.0
1.0
3.3
3.3
1.1
1.1
2.0
2.0
3.3
3.3
1.1
1.1
3.4
3.4


同様の部品番号 - MC10171P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10171P ONSEMI-MC10171P Datasheet
112Kb / 8P
   Dual Binary to 1-4 Decoder (Low)
January, 2002 ??Rev. 7
More results

同様の説明 - MC10171P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H171 ONSEMI-MC10H171 Datasheet
135Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder (Low)
March, 2006 ??Rev. 7
MC10171 ONSEMI-MC10171_02 Datasheet
112Kb / 8P
   Dual Binary to 1-4 Decoder (Low)
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10172 MOTOROLA-MC10172 Datasheet
117Kb / 5P
   Dual Binary to 1-4 Decoder(High)
logo
ON Semiconductor
MC10H161 ONSEMI-MC10H161_06 Datasheet
164Kb / 7P
   Binary to 1?? Decoder (Low)
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC14555B MOTOROLA-MC14555B Datasheet
164Kb / 5P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
HCC4555B STMICROELECTRONICS-HCC4555B Datasheet
316Kb / 14P
   DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXERS
logo
ON Semiconductor
MC14555B ONSEMI-MC14555B Datasheet
142Kb / 8P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Hitachi Semiconductor
HD14555B HITACHI-HD14555B Datasheet
63Kb / 4P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14555B ONSEMI-MC14555B_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demultiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
MC10161 ONSEMI-MC10161_02 Datasheet
119Kb / 8P
   Binary to 1-8 Decoder (Low)
January, 2002 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com